công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HF3000C-UQB bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Soshin electric Co., Ltd.

tên linh kiện HF3000C-UQB
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-phase 3-line 480VAC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOSHIN [Soshin electric Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.soshin-ele.com/
Logo SOSHIN - Soshin electric Co., Ltd.

HF3000C-UQB bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Soshin electric Co., Ltd.

  HF3000C-UQB Datasheet HTML 1Page - Soshin electric Co., Ltd. HF3000C-UQB Datasheet HTML 2Page - Soshin electric Co., Ltd. HF3000C-UQB Datasheet HTML 3Page - Soshin electric Co., Ltd. HF3000C-UQB Datasheet HTML 4Page - Soshin electric Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
fig. 4 (200, 250, 300A)
fig. 5 (400A)


Số phần tương tự - HF3000C-UQB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soshin electric Co., Lt...
HF3000C-UQ SOSHIN-HF3000C-UQ Datasheet
181Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQA SOSHIN-HF3000C-UQA Datasheet
255Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQC SOSHIN-HF3000C-UQC Datasheet
320Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
More results

Mô tả tương tự - HF3000C-UQB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Soshin electric Co., Lt...
HF3000C-UQA SOSHIN-HF3000C-UQA Datasheet
255Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQ SOSHIN-HF3000C-UQ Datasheet
181Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQC SOSHIN-HF3000C-UQC Datasheet
320Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
NF3000C-SAQ SOSHIN-NF3000C-SAQ Datasheet
217Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC Compact, High attenuation, Large current
NF3000C-UQA SOSHIN-NF3000C-UQA Datasheet
283Kb / 5P
   3-phase 3-line 480VAC Large current, small footprint (Low Leakage)
NF3000C-VQ SOSHIN-NF3000C-VQ Datasheet
335Kb / 6P
   3-phase 3-line 480VAC Available 50A-1000A Large current & High attenuation
HF3000A-UN SOSHIN-HF3000A-UN Datasheet
233Kb / 4P
   3-phase 3-line 250VAC
HF3000C-SZL SOSHIN-HF3000C-SZL Datasheet
512Kb / 4P
   3-phase 3-line 500VAC
NF3000C-SJB SOSHIN-NF3000C-SJB Datasheet
333Kb / 4P
   3-phase 3-line 500VAC
NF3000C-SVL SOSHIN-NF3000C-SVL Datasheet
625Kb / 4P
   3-phase 3-line 500VAC
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com