công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LNA-40-04000800-30-20P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - L3Harris Narda-MITEQ

tên linh kiện LNA-40-04000800-30-20P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW NOISE AMPLIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L3HARRIS [L3Harris Narda-MITEQ]
Trang chủ  https://nardamiteq.com/
Logo L3HARRIS - L3Harris Narda-MITEQ

LNA-40-04000800-30-20P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - L3Harris Narda-MITEQ

  LNA-40-04000800-30-20P Datasheet HTML 1Page - L3Harris Narda-MITEQ LNA-40-04000800-30-20P Datasheet HTML 2Page - L3Harris Narda-MITEQ LNA-40-04000800-30-20P Datasheet HTML 3Page - L3Harris Narda-MITEQ  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
LOW NOISE AMPLIFIER
FEATURES
• Unconditionally stable
• 50 Ohm input and output match
• Internally regulated
• Hermetically sealed package available
• Available as RoHS compliant
TYPICAL APPLICATIONS
• Wireless Infrastructure
• RF Microwave and VSAT
• Military and Aerospace
• Test Instruments
• Fiber Optics
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (23°C)
Parameter
Frequency Range
Noise Figure
Gain
Gain Flatness (+/-)
Output Power @ P1dB
Input VSWR
Output VSWR
Voltage
Current
Absolute Maximum Ratings
Mechanical Specifications
Parameter
Units
Size (inches)
Operating Voltage
V
Length
RF Input Power
dBm
Width
Operating Temperature
°C
Height
Non-Operating Temp Range
°C
Input Connector
Output Connector
435 Moreland Road
Hauppauge, NY 11788
Tel : 631-231-1700
Fax: 631-231-1711
Email : componentsnm@L3T.com
www.nardamiteq.com
Narda-MITEQ
LNA-40-04000800-30-20P
The material presented in this datasheet was current at the time of publication. L3 Narda-MITEQ’s continuing product improvement
program makes it necessary to reserve the right to change our mechanical and electrical specifications without notice. If either of these
parameters is critical, please contact the factory to verify that the information is current.
This material consists of L3 Narda-MITEQ general capabilities information and does not contain controlled technical data as defined
within the International Traffic in Arms (ITAR) Part 120.10 or Export Administration Regulations.
(EAR) Part 734.7-11. D-405/05.01.18
-
-
-
-
15
2
2
-
325
-
-
GHz
dB
dB
dB
-
-
VDC
-
20
-
-
-
-
-
mA
-
Min
Max
Typ
Units
dBm
4
-
40
-
20
8
3
-
1.5
SMA(F)
13
-55 to +85
-65 to +125
Rating
0.89
0.64
0.31
SMA(F)


Số phần tương tự - LNA-40-04000800-30-20P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
L3Harris Narda-MITEQ
LNA-40-04000800-35-25P L3HARRIS-LNA-40-04000800-35-25P Datasheet
579Kb / 3P
   LOW NOISE AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - LNA-40-04000800-30-20P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Accurate Compo...
JXWBLA-5845-6430-20 AAC-JXWBLA-5845-6430-20 Datasheet
99Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-0.1-100-15 AAC-JXWBLA-T-0.1-100-15 Datasheet
62Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-10.7-12.7-20 AAC-JXWBLA-T-10.7-12.7-20 Datasheet
56Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-85-115-42 AAC-JXWBLA-T-85-115-42 Datasheet
74Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-880-960-15 AAC-JXWBLA-T-880-960-15 Datasheet
59Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-1000-3000-25 AAC-JXWBLA-T-1000-3000-25 Datasheet
36Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-3000-3500-45 AAC-JXWBLA-T-3000-3500-45 Datasheet
37Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
logo
Tyco Electronics
AM50-0002V7 MACOM-AM50-0002V7 Datasheet
214Kb / 5P
   Low Noise Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
RGLNA10 ETC2-RGLNA10 Datasheet
44Kb / 2P
   Low Noise Amplifier
logo
American Accurate Compo...
LA1018N4020-T AAC-LA1018N4020-T Datasheet
73Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
logo
Mini-Circuits
TAMP-1521GLN++ MINI-TAMP-1521GLN+ Datasheet
194Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com