công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LNA-40-02002000-42-20P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - L3Harris Narda-MITEQ

tên linh kiện LNA-40-02002000-42-20P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW NOISE AMPLIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L3HARRIS [L3Harris Narda-MITEQ]
Trang chủ  https://nardamiteq.com/
Logo L3HARRIS - L3Harris Narda-MITEQ

LNA-40-02002000-42-20P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - L3Harris Narda-MITEQ

  LNA-40-02002000-42-20P Datasheet HTML 1Page - L3Harris Narda-MITEQ LNA-40-02002000-42-20P Datasheet HTML 2Page - L3Harris Narda-MITEQ LNA-40-02002000-42-20P Datasheet HTML 3Page - L3Harris Narda-MITEQ  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LOW NOISE AMPLIFIER
*Typical data shown below
435 Moreland Road
Hauppauge, NY 11788
Tel : 631-231-1700
Fax: 631-231-1711
Email : componentsnm@L3T.com
www.nardamiteq.com
Narda-MITEQ
LNA-40-02002000-42-20P
20
21
22
23
24
25
26
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Frequency (MHz)
Power Out @ 1dB Compression
3.8
3.9
3.9
4.0
4.0
4.1
4.1
4.2
4.2
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Frequency (MHz)
Noise Figure
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Frequency (MHz)
Input (Solid) and Output VSWR (Dashed)
39
40
41
42
43
44
45
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Frequency (MHz)
S21
Parameter
Standard
Description
Operational temperature
-55 C to +85 C
Storage temperature
-65 C to +125 C
Random Vibration
MIL-STD-883K, Method 2026,
Cond. IB
50 - 2000 Hz, 7.3 Grms
Humidity
MIL-STD-202, Method 103B,
Cond. B
95% RH
Altitude
MIL-STD-883K, Method 1001,
Cond. C
50,000 feet
Environmental Specifications
*Amplifiers are designed to meet the above conditions. If ESS testing is required please contact factory.*


Số phần tương tự - LNA-40-02002000-42-20P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
L3Harris Narda-MITEQ
LNA-40-02002000-27-10P L3HARRIS-LNA-40-02002000-27-10P Datasheet
586Kb / 3P
   LOW NOISE AMPLIFIER
LNA-40-02002000-36-15P L3HARRIS-LNA-40-02002000-36-15P Datasheet
571Kb / 3P
   LOW NOISE AMPLIFIER
LNA-40-02002000-55-25P L3HARRIS-LNA-40-02002000-55-25P Datasheet
590Kb / 3P
   LOW NOISE AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - LNA-40-02002000-42-20P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Accurate Compo...
JXWBLA-5845-6430-20 AAC-JXWBLA-5845-6430-20 Datasheet
99Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-0.1-100-15 AAC-JXWBLA-T-0.1-100-15 Datasheet
62Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-10.7-12.7-20 AAC-JXWBLA-T-10.7-12.7-20 Datasheet
56Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-85-115-42 AAC-JXWBLA-T-85-115-42 Datasheet
74Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-880-960-15 AAC-JXWBLA-T-880-960-15 Datasheet
59Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-1000-3000-25 AAC-JXWBLA-T-1000-3000-25 Datasheet
36Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
JXWBLA-T-3000-3500-45 AAC-JXWBLA-T-3000-3500-45 Datasheet
37Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
logo
Tyco Electronics
AM50-0002V7 MACOM-AM50-0002V7 Datasheet
214Kb / 5P
   Low Noise Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
RGLNA10 ETC2-RGLNA10 Datasheet
44Kb / 2P
   Low Noise Amplifier
logo
American Accurate Compo...
LA1018N4020-T AAC-LA1018N4020-T Datasheet
73Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
logo
Mini-Circuits
TAMP-1521GLN++ MINI-TAMP-1521GLN+ Datasheet
194Kb / 1P
   Low Noise Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com