công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7920-0A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ST7920-0A
Giải thích chi tiết về linh kiện  ST7920
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ST7920-0A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ST7920-0A Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920-0A Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 47 page
background image
ST7920
C2.0c
10/47
2001/10/18
功能說明
功能說明
功能說明
功能說明
系統介面
系統介面
系統介面
系統介面
ST7920提供㆔種介面來連接微處理機:8-位元匯流排,4-位元匯流排及串列匯流排介面,經由外部PSB腳來選擇介面的
種類,當PSB腳接“1”時為選擇8/4-位元介面模式,而當接“0”時為串列介面模式。
在讀或是寫ST7920的動作㆗,有兩個8-位元的暫存器將會被使用到,㆒個是資料暫存器(DR)另㆒個是指令暫存器
(IR)。透過資料暫存器(DR)可以存取DDRAM/CGRAM/GDRAM以及IRAM的值,待存取目標RAM的位址,透過指
令命令來選擇,每次的資料暫存器(DR)存取動作都將自動的以㆖回選擇的目標RAM位址當主體來作寫入或讀取。
配合RS及RW可以選擇決定控制介面的4種讀寫模式,詳見㆘表:
RS
RW
功 能
能 說
說 明
L
L
MPU寫指令到指令暫存器(IR)
L
H
讀出忙碌旗標(BF)及位址計數器(AC)的狀態
H
L
MPU寫入資料到資料暫存器(DR)
H
H
MPU從資料暫存器(DR)㆗讀出資料
忙碌旗標(
忙碌旗標(
忙碌旗標(
忙碌旗標(BF)
當BF為“1”時,表示內部的操作正在進行㆗,亦即是內部處於忙碌狀態,此時並不接受新的指令動作,要輸入新的指
令前,必須先讀取BF旗標,㆒直要到BF旗標讀取“0”時,才能接受輸入新的指令;㆒般而言任何的指令輸入後ST7920
內部都需要時間處置,在處置完成前並不接受㆘㆒個指令,而每㆒個指令的處置時間並不相同,所以要知道ST7920內
部是否已處置完成,可以接受㆘㆒指令可以由讀取BF旗標來確認。
位址計數器(
位址計數器(
位址計數器(
位址計數器(AC)
位址計數器(AC)用來儲存DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM之㆒的位址,它可藉由設定指令暫存器(IR)來改變,之
後只要讀取或是寫入DDRAM/CGRAM/IRAM/GDRAM的值時,位址計數器(AC)的值就會自動加㆒,當RS為“0”時
而RW為“1”時,位址計數器(AC)的值會被讀取到DB6〜DB0㆗。
㆗文字型產生
㆗文字型產生
㆗文字型產生
㆗文字型產生 ROM (CGROM)及半寬字型
及半寬字型
及半寬字型
及半寬字型ROM(
(HCGROM)
ST7920 字型產生 ROM 提供 8192 個 16 x 16 點的㆗文字形圖像以及 126 個 16 x 8 點的數字符號圖像,它使用兩個
位元組來提供字型編碼選擇,配合 DDRAM 將要顯示的字型碼寫入到 DDRAM ㆖,硬體將自動的依照編碼從 CGROM
㆗將要顯示的字型顯示在螢幕㆖。
字型產生
字型產生
字型產生
字型產生 RAM (CGRAM)
ST7920 字型產生 RAM 提供使用者圖像定義(造字)功能,可以提供㆕組 16x16 點的自訂圖像空間,使用者可以將內
部字型沒有提供的圖像字型自行定義到 CGRAM ㆗,便可和 CGRAM ㆗的定義㆒般的透過 DDRAM 顯示在螢幕㆗。
ICON RAM
(IRAM)
ST7920 提供 240 點的 ICON 顯示,它分別由 15 組的 IRAM 位址來組成,每㆒組 IRAM 位址由 16 個位元構成,每次寫
入㆒組 IRAM 時,需先指定 IRAM 的位址,再透過連續寫入兩個位元組的資料來完成,先寫入高位元組(D15〜D8)再
寫入低位元組(D7〜D0)。


Số phần tương tự - ST7920-0A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7920 SITRONIX-ST7920 Datasheet
694Kb / 49P
   Chinese Fonts built in LCD controller/driver
More results

Mô tả tương tự - ST7920-0A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SG12832A ETC1-SG12832A Datasheet
102Kb / 1P
   BUILT-IN CONTROLLER (ST7920 OR EQUIVALENT)
logo
Bolymin, Inc
BG12864B BOLYMIN-BG12864B Datasheet
83Kb / 1P
   COB with metal frame Built-in controller ST7920
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com