công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7920 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ST7920
Giải thích chi tiết về linh kiện  ST7920
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ST7920 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ST7920 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers ST7920 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 47 page
background image
ST7920
C2.0c
8/47
2001/10/18
振盪電阻與耗電流 關係曲線(VDD=5V)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
振盪電阻(K)
振盪電阻與頻率關係曲線圖(VDD=5V)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
振盪電阻(K)
PAD
腳功能描述
腳功能描述
腳功能描述
腳功能描述
名稱
名稱
名稱
名稱
編號
編號
編號
編號
型 態
連接介面
連接介面
連接介面
連接介面
CAP3M
CAP1P
CAP1M
CAP2M
34
35
36
38
輸入/輸出
升壓電容
倍壓電路接腳
XOFF
32
輸出
LCD偏壓電路的省電控制接腳(參考㆘圖)
NORMAL=LOW
SLEEP MODE =HIGH
CAP2P
37
保留不用
VD2
39
輸入
參考電壓
倍壓參考電壓(需小於 3.5V)
N.C.
N.C.
N.C.
4
5
6
輸入
僅供測試使用(需空接)
Note:
1. VDD>=V0>=V1>=V2>=V3>=V4 must be maintained
2. Two clock options:
3.當使用㆓倍壓 VOUT 輸出驅動 LCD 時建議分壓電阻 R1...R5 阻值總和大於 20K(ohm)以免 VOUT 無法提供足額驅動電壓
R
OSC1
OSC2
OSC1
OSC2
Clock
R=33K (VDD=5.0V)
R=18K (VDD=2.7V)


Số phần tương tự - ST7920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sitronix Technology Co....
ST7920 SITRONIX-ST7920 Datasheet
694Kb / 49P
   Chinese Fonts built in LCD controller/driver
More results

Mô tả tương tự - ST7920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SG12832A ETC1-SG12832A Datasheet
102Kb / 1P
   BUILT-IN CONTROLLER (ST7920 OR EQUIVALENT)
logo
Bolymin, Inc
BG12864B BOLYMIN-BG12864B Datasheet
83Kb / 1P
   COB with metal frame Built-in controller ST7920
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com