công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100E101 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC100E101
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC100E101 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC100E101 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC100E101 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC100E101 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC100E101 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC10E101 MC100E101
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
IIH
Input HIGH Current
150
150
150
µA
IEE
Power Supply Current
mA
10E
30
36
30
36
30
36
100E
30
36
30
36
35
42
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay to Output
ps
tPHL
D to Q
200
350
500
200
350
500
200
350
500
tSKEW
Within-Device Skew
50
50
50
ps
1
tSKEW
Within-Gate Skew
25
25
25
2
tr
Rise/Fall Time
ps
tf
20 - 80%
300
380
575
300
380
575
300
380
575
1. Within-device skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.
2. Within-gate skew is defined as the variation in propagation delays of a gate when driven from its different inputs.


Số phần tương tự - MC100E101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100E101 ONSEMI-MC100E101 Datasheet
69Kb / 8P
   5V ECL Quad 4짯Input OR/NOR Gate
November, 2003 ??Rev. 5
MC100E101 ONSEMI-MC100E101 Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC100E101FN ONSEMI-MC100E101FN Datasheet
69Kb / 8P
   5V ECL Quad 4짯Input OR/NOR Gate
November, 2003 ??Rev. 5
MC100E101FN ONSEMI-MC100E101FN Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC100E101FNG ONSEMI-MC100E101FNG Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC100E101

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micrel Semiconductor
SY10E101 MICREL-SY10E101_06 Datasheet
64Kb / 4P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
SY10E101 MICREL-SY10E101 Datasheet
66Kb / 3P
   QUAD 4-INPUT OR/NOR GATE
logo
ON Semiconductor
MC10E101 ONSEMI-MC10E101_06 Datasheet
124Kb / 7P
   5VECL Quad 4-Input OR/NOR Gate
November, 2006 ??Rev. 8
MC10EP101 ONSEMI-MC10EP101 Datasheet
112Kb / 8P
   Quad 4-Input OR/NOR
March, 2000 ??Rev. 1
logo
National Semiconductor ...
CD4070BM NSC-CD4070BM Datasheet
121Kb / 6P
   Quad 2-Input EXCLUSIVE-OR, NOR Gate
logo
ON Semiconductor
MC10101 ONSEMI-MC10101 Datasheet
100Kb / 5P
   Quad OR/NOR Gate
1996 REV 5
MC10H101 ONSEMI-MC10H101 Datasheet
93Kb / 3P
   Quad OR/NOR Gate
REV 5
MC10H101 ONSEMI-MC10H101_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Quad OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10101 ONSEMI-MC10101_02 Datasheet
107Kb / 8P
   Quad OR/NOR Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H101 ONSEMI-MC10H101_16 Datasheet
135Kb / 5P
   Quad OR/NOR Gate
August, 2016 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com