công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10175 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10175
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quint Latch
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10175 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC10175 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10175 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10175 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10175 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10175 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
MC10175
MOTOROLA
MECL Data
DL122 — Rev 6
3–128
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
TEST VOLTAGE VALUES (Volts)
@ Test Temperature
VIHmax
VILmin
VIHAmin
VILAmax
VEE
–30
°C
–0.890
–1.890
–1.205
–1.500
–5.2
+25
°C
–0.810
–1.850
–1.105
–1.475
–5.2
+85
°C
–0.700
–1.825
–1.035
–1.440
–5.2
Pin
Under
TEST VOLTAGE APPLIED TO PINS LISTED BELOW
(VCC)
Characteristic
Symbol
Under
Test
VIHmax
VILmin
VIHAmin
VILAmax
VEE
(VCC)
Gnd
Power Supply Drain Current
IE
8
8
1, 16
Input Current
IinH
6
7
10
11
6
7
10
11
8
8
8
8
1, 16
1, 16
1, 16
1, 16
IinL
All
Note 1.
8
1, 16
Output Voltage
Logic 1
VOH
14
15
10
12
6
6
8
8
1, 16
1, 16
Output Voltage
Logic 0
VOL
14
15
6, 10
6, 12
8
8
1, 16
1, 16
Threshold Voltage
Logic 1
VOHA
14
15
6
6
10
12
8
8
1, 16
1, 16
Threshold Voltage
Logic 0
VOLA
14
15
6
6
10
12
8
8
1, 16
1, 16
Switching Times
(50
Ω Load)
+1.11V
+0.31V
Pulse In
Pulse Out
–3.2 V
+2.0 V
Data Input
t10+14+
t10–14–
14
14
6, 7
6, 7
10
10
14
14
8
8
1, 16
1, 16
Clock Input
t6–14+
t6–14–
14
14
7
7
10, 6
10, 6
14
14
8
8
1, 16
1, 16
Reset Input
t11+4–
t11+14–
4
14
5
10
6
6
7, 11
7, 11
4 (2.)
14 (2.)
8
8
1, 16
1, 16
Setup TIme
Hold Time
tsetup
thold
14
14
7
7
6, 10
6, 10
14
14
8
8
1, 16
1, 16
Rise Time
(20 to 80%)
t+
14
6, 7
10
14
8
1, 16
Fall Time
(20 to 80%)
t–
14
6, 7
10
14
8
1, 16
1. Individually test each input; apply VILmin to pin under test.
2. Output latched to high logic state prior to test.
Each MECL 10,000 series circuit has been designed to meet the dc specifications shown in the test table, after thermal equilibrium has been
established. The circuit is in a test socket or mounted on a printed circuit board and transverse air flow greater than 500 linear fpm is maintained.
Outputs are terminated through a 50–ohm resistor to –2.0 volts. Test procedures are shown for only one gate. The other gates are tested in the
same manner.


Số phần tương tự - MC10175

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10175 ONSEMI-MC10175 Datasheet
109Kb / 8P
   Quint Latch
January, 2002 ??Rev. 7
MC10175FN ONSEMI-MC10175FN Datasheet
109Kb / 8P
   Quint Latch
January, 2002 ??Rev. 7
MC10175L ONSEMI-MC10175L Datasheet
109Kb / 8P
   Quint Latch
January, 2002 ??Rev. 7
MC10175P ONSEMI-MC10175P Datasheet
109Kb / 8P
   Quint Latch
January, 2002 ??Rev. 7
MC10175 ONSEMI-MC10175_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Quint Latch
January, 2002 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10175

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H175 ONSEMI-MC10H175 Datasheet
160Kb / 7P
   Quint Latch
February, 2006 ??Rev. 7
MC10175 ONSEMI-MC10175_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Quint Latch
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Micrel Semiconductor
SY100E417 MICREL-SY100E417_06 Datasheet
71Kb / 5P
   QUINT LVPECL-TO-PECL QUINT LVPECL-TO-PECL TRANSLATOR
SY10E416 MICREL-SY10E416_06 Datasheet
62Kb / 4P
   QUINT DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SY100S314 MICREL-SY100S314_10 Datasheet
344Kb / 4P
   QUINT DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SY10E416 MICREL-SY10E416 Datasheet
60Kb / 4P
   QUINT DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
logo
Semtech Corporation
SK10E116PJ SEMTECH-SK10E116PJ Datasheet
113Kb / 4P
   Quint Differential Line Receiver
logo
Micrel Semiconductor
SY100S304 MICREL-SY100S304 Datasheet
98Kb / 5P
   QUINT AND/NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC10E416 ONSEMI-MC10E416 Datasheet
108Kb / 4P
   QUINT DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
1996 REV 2
logo
PHOENIX CONTACT
2938183 PHOENIX-2938183 Datasheet
76Kb / 2P
   QUINT-PS-ADAPTER/2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com