công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A23166DCTR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A23166DCTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.9-ohm DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A23166DCTR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A23166DCTR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS5A23166DCTR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 22 page
background image
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
1
2
3
4
5
6
V+ = 5 V
VCOM (V)
V+ = 3.3 V
TA = 25_C
V+ = 2.5 V
V+ = 1.8 V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
1
2
3
4
VCOM (V)
855C
255C
–405C
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
1
2
3
4
5
6
VCOM (V)
855C
255C
–405C
TS5A23166
0.9-
Ω DUAL SPST ANALOG SWITCH
5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
SCDS196 – MAY 2005
Figure 1. ron vs VCOM
Figure 2. ron vs VCOM (V+ = 3.3 V)
Figure 3. ron vs VCOM (V+ = 5 V)
11


Số phần tương tự - TS5A23166DCTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23166DCUR TI-TS5A23166DCUR Datasheet
693Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23166DCUR TI1-TS5A23166DCUR Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Dual-SPST Analog Switch 5V and 3.3V 2-Channel Analog Switch
TS5A23166DCURE4 TI-TS5A23166DCURE4 Datasheet
693Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23166DCURE4 TI1-TS5A23166DCURE4 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   Dual-SPST Analog Switch 5V and 3.3V 2-Channel Analog Switch
TS5A23166DCURG4 TI-TS5A23166DCURG4 Datasheet
693Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5A23166DCTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23167 TI-TS5A23167 Datasheet
346Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23166 TI-TS5A23166_10 Datasheet
693Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4596 TI-TS5A4596 Datasheet
157Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-ohm SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4596 TI-TS5A4596_15 Datasheet
871Kb / 21P
[Old version datasheet]   8 SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4595 TI-TS5A4595_15 Datasheet
684Kb / 17P
[Old version datasheet]   8 SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23160 TI-TS5A23160 Datasheet
276Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.9-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
TS5A3166 NSC-TS5A3166 Datasheet
375Kb / 21P
   0.9-OHM SPST ANALOG SWITCH
logo
Texas Instruments
TS5A3167 TI-TS5A3167 Datasheet
270Kb / 20P
[Old version datasheet]   0.9 OHM SPST ANALOG SWITCH
TS5A4595 TI-TS5A4595 Datasheet
158Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-W SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3102 GMT-G3102 Datasheet
864Kb / 1P
   0.9 Dual SPST Analog Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com