công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-5300 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanken electric

tên linh kiện SI-5300
Giải thích chi tiết về linh kiện  Full-bridge PWM Motor Driver
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SI-5300 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanken electric

Back Button SI-5300 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 9Page - Sanken electric SI-5300 Datasheet HTML 10Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Full-bridge PWM Motor Driver
SI-5300
September 2005
Sanken Electric Co.,Ltd.
I03-001EA-050910
5.
Timing chart
20 m sec(Min.)
DIAG (Pull-up Vcc with resistor)
TDIAG
IOUT(A)
OUT2
OUT1
VOUT2-GND
VOUT1-GND
VM-OUT2
VM-OUT1
PWM
IN2
IN1
VM
VM = 2V
VM = 2V
Return of constant section
Protection circuit
6/12


Số phần tương tự - SI-5300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bel Fuse Inc.
SI-53002 BEL-SI-53002 Datasheet
245Kb / 3P
   SI-53002
SI-53003 BEL-SI-53003 Datasheet
293Kb / 4P
   SI-53003
SI-53004 BEL-SI-53004 Datasheet
276Kb / 3P
   SI-53004
SI-53005 BEL-SI-53005 Datasheet
317Kb / 4P
   SI-53005
SI-53006 BEL-SI-53006 Datasheet
564Kb / 4P
   SI-53006
More results

Mô tả tương tự - SI-5300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
3951 ALLEGRO-3951 Datasheet
201Kb / 12P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
3952 ALLEGRO-3952 Datasheet
195Kb / 16P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
3953 ALLEGRO-3953 Datasheet
230Kb / 14P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
A4973 ALLEGRO-A4973_16 Datasheet
286Kb / 11P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
logo
Freescale Semiconductor...
34923 FREESCALE-34923 Datasheet
378Kb / 16P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
logo
Allegro MicroSystems
A4973SB-T ALLEGRO-A4973SB-T Datasheet
287Kb / 11P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
A4973SLBTR-T ALLEGRO-A4973SLBTR-T Datasheet
286Kb / 11P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
logo
Motorola, Inc
MC34923 MOTOROLA-MC34923 Datasheet
373Kb / 16P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
logo
Allegro MicroSystems
A3953 ALLEGRO-A3953 Datasheet
488Kb / 12P
   Full-Bridge PWM Motor Driver
3953 ALLEGRO-3953_05 Datasheet
317Kb / 15P
   FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com