công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100ES6139DW bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC100ES6139DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS 2/4, 4/6 Clock Generation Chip
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC100ES6139DW bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC100ES6139DW Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MC100ES6139DW Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Advanced Clock Drivers Device Data
8
Freescale Semiconductor
MC100ES6139
PACKAGE DIMENSIONS
PAGE 3 OF 3
CASE 948E-03
ISSUE B
20-LEAD TSSOP PACKAGE


Số phần tương tự - MC100ES6139DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC100ES6130 MOTOROLA-MC100ES6130 Datasheet
280Kb / 8P
   2.5/3.3V 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input MUX
logo
Renesas Technology Corp
MC100ES6130 RENESAS-MC100ES6130 Datasheet
597Kb / 10P
   2.5/3.3V 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input MUX
2019
logo
Motorola, Inc
MC100ES6130DT MOTOROLA-MC100ES6130DT Datasheet
280Kb / 8P
   2.5/3.3V 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input MUX
logo
Renesas Technology Corp
MC100ES6130DT RENESAS-MC100ES6130DT Datasheet
597Kb / 10P
   2.5/3.3V 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input MUX
2019
logo
Motorola, Inc
MC100ES6130DTR2 MOTOROLA-MC100ES6130DTR2 Datasheet
280Kb / 8P
   2.5/3.3V 1:4 PECL Clock Driver with 2:1 Input MUX
More results

Mô tả tương tự - MC100ES6139DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC100ES6039 FREESCALE-MC100ES6039 Datasheet
236Kb / 8P
   3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS 2/4, 4/6 Clock Generation Chip
logo
ON Semiconductor
MC10EP139 ONSEMI-MC10EP139 Datasheet
102Kb / 14P
   3.3V / 5V ECL /2/4, /4/5/6 Clock Generation Chip
February, 2005 ??Rev. 6
MC100LVEL39 ONSEMI-MC100LVEL39 Datasheet
120Kb / 6P
   3.3V ECL 첨2/4, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 9
MC100LVEP34 ONSEMI-MC100LVEP34 Datasheet
164Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL /2, /4, /8 Clock Generation Chip
February, 2005 ??Rev. 7
MC10EP139 ONSEMI-MC10EP139_06 Datasheet
192Kb / 14P
   3.3V / 5V ECL 첨2/4, 첨4/5/6 Clock Generation Chip
December, 2006 ??Rev. 7
MC100LVEP111 ONSEMI-MC100LVEP111_15 Datasheet
179Kb / 14P
   2.5V / 3.3V 2:1:10 Differential ECL/PECL/HSTL Clock Driver
August, 2015 ??Rev. 23
MC100LVEL38 ONSEMI-MC100LVEL38_16 Datasheet
242Kb / 7P
   3.3V ECL Clock Generation Chip
July, 2016 ??Rev. 11
MC100LVEL34 ONSEMI-MC100LVEL34_14 Datasheet
99Kb / 9P
   3.3V ECL Clock Generation Chip
April, 2014 ??Rev. 4
MC100LVEL38 ONSEMI-MC100LVEL38_06 Datasheet
123Kb / 7P
   3.3V ECL 첨2, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 8
NB100LVEP221 ONSEMI-NB100LVEP221_15 Datasheet
134Kb / 12P
   Differential HSTL/ECL/PECL Clock Driver
April, 2015 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com