công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVELT23DT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVELT23DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVELT23DT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC100LVELT23DT Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVELT23DT Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
MC100LVELT23
http://onsemi.com
5
Figure 2. TTL Output Loading Used for Device Evaluation
CHARACTERISTIC TEST
CL*RL
AC TEST LOAD
GND
*CL includes
fixture
capacitance
APPLICATION
TTL RECEIVER
ORDERING INFORMATION
Device
Package
Shipping
MC100LVELT23D
SOIC−8
98 Units / Rail
MC100LVELT23DG
SOIC−8
(Pb−Free)
98 Units / Rail
MC100LVELT23DR2
SOIC−8
2500 / Tape & Reel
MC100LVELT23DR2G
SOIC−8
(Pb−Free)
2500 / Tape & Reel
MC100LVELT23DT
TSSOP−8
98 Units / Rail
MC100LVELT23DTRG
TSSOP−8
(Pb−Free)
98 Units / Rail
MC100LVELT23DTR2
TSSOP−8
2500 / Tape & Reel
†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.


Số phần tương tự - MC100LVELT23DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT23DT ONSEMI-MC100LVELT23DT Datasheet
137Kb / 8P
   3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
December, 2006 ??Rev. 14
MC100LVELT23DTG ONSEMI-MC100LVELT23DTG Datasheet
137Kb / 8P
   3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
December, 2006 ??Rev. 14
MC100LVELT23DTG ONSEMI-MC100LVELT23DTG Datasheet
162Kb / 8P
   3.3V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
July, 2016 ??Rev. 19
MC100LVELT23DTR2 ONSEMI-MC100LVELT23DTR2 Datasheet
137Kb / 8P
   3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
December, 2006 ??Rev. 14
MC100LVELT23DTRG ONSEMI-MC100LVELT23DTRG Datasheet
137Kb / 8P
   3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
December, 2006 ??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC100LVELT23DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100LVELT23 ONSEMI-MC100LVELT23_16 Datasheet
162Kb / 8P
   3.3V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
July, 2016 ??Rev. 19
MC100LVELT23 ONSEMI-MC100LVELT23_06 Datasheet
137Kb / 8P
   3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
December, 2006 ??Rev. 14
logo
Texas Instruments
SN65LVELT23 TI-SN65LVELT23 Datasheet
271Kb / 10P
[Old version datasheet]   3.3-V Dual Differential LVPECL/LVDS Buffer to LVTTL Translator
logo
ON Semiconductor
MC100EPT23 ONSEMI-MC100EPT23_16 Datasheet
163Kb / 8P
   3.3 V Dual Differential LVPECL/LVDS/CML to LVTTL/LVCMOS Translator
August, 2016 ??Rev. 19
logo
Texas Instruments
SN65LVELT22 TI-SN65LVELT22 Datasheet
417Kb / 10P
[Old version datasheet]   3.3 V Dual LVTTL to DIfferential LVPECL Translator
SN65LVELT22 TI-SN65LVELT22_10 Datasheet
432Kb / 11P
[Old version datasheet]   3.3 V Dual LVTTL to DIfferential LVPECL Translator
logo
Freescale Semiconductor...
MC100ES60T22 FREESCALE-MC100ES60T22 Datasheet
97Kb / 8P
   3.3 V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC100EPT22 ONSEMI-MC100EPT22_16 Datasheet
362Kb / 8P
   3.3 V Dual LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
August, 2016 ??Rev. 14
MC100EPT26 ONSEMI-MC100EPT26_16 Datasheet
165Kb / 8P
   3.3V 1:2 Fanout Differential LVPECL/LVDS to LVTTL Translator
August, 2016 ??Rev. 17
MC100LVELT20 ONSEMI-MC100LVELT20_16 Datasheet
135Kb / 6P
   3.3V LVTTL/LVCMOS to Differential LVPECL Translator
July, 2016 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com