công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XKLD31006 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - celduc-relais

tên linh kiện XKLD31006
Giải thích chi tiết về linh kiện  RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CELDUC [celduc-relais]
Trang chủ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

XKLD31006 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - celduc-relais

  XKLD31006 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais XKLD31006 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais XKLD31006 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais XKLD31006 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais XKLD31006 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
celduc®
r
e
l
a
i
s
S/INT/XKLD31006/B/15/05/18
PRELIMINARY
Page 3/5 UK
TIME CHARACTERISTICS
Fig. 4
TIME DIAGRAMS
CHARACTERISTIC
LABEL
VALUE
INFO.
Turn on time
ton
1µs
Turn on delay
tdon
10µs
Turn off time
toff
10µs
Turn off delay
tdoff
150µs
Max. On-Off frequency
F(on-off)
1 to 700Hz depending on the circuit configuration :
please consult us
GENERAL INFORMATION
Display LED (control)
Green
Housing
UL94V0
Mounting
DIN RAIL
Noise level
No audible noise
Weight
30g
STANDARDS
Standards
IEC60947-1
Protection level
IP00
Protection against direct touch
None
CE marking
Yes
UL, cULUS and VDE approvals
Pending
TYPE OF TEST
STANDARD
LEVEL
EFFECT
E.S.D. (Electrostatic discharges)
EN61000-4-2
Pending
?
Radiated electromagnetic fields
EN61000-4-3
Pending
?
Fast transients bursts
EN61000-4-4
Pending
No effect
Electric chocks
EN61000-4-5
Pending
?
Voltage drop
EN61000-4-11
-
Radiated and conducted
disturbances
NFEN55011
Pending


Mô tả tương tự - XKLD31006

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
celduc-relais
SCM0150100 CELDUC-SCM0150100 Datasheet
345Kb / 5P
   RELAIS STATIQUE A MOSFET POUR COURANT CONTINU
SDI0501710 CELDUC-SDI0501710 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
SDI0501700 CELDUC-SDI0501700 Datasheet
1,002Kb / 11P
   RELAIS STATIQUE A IGBT POUR COURANT CONTINU
SGRD01006 CELDUC-SGRD01006 Datasheet
473Kb / 7P
   RELAIS STATIQUE INVERSEUR MOTEUR DC
SCB945600 CELDUC-SCB945600 Datasheet
129Kb / 3P
   Relais Statique Double Double Solid State Relay
logo
List of Unclassifed Man...
SC948100 ETC1-SC948100 Datasheet
84Kb / 2P
   Relais statique monophase de puissance Power Solid State Relay
logo
celduc-relais
SO96386H CELDUC-SO96386H Datasheet
317Kb / 5P
   Relais statique monophasé de puissance Single phase Power Solid State Relay
04/07/2012
logo
ZETTLER Electronics
AZ696 ZETTLER-AZ696 Datasheet
981Kb / 4P
   Relais
logo
List of Unclassifed Man...
OW5691 ETC-OW5691 Datasheet
99Kb / 4P
   Relais miniature de puissance
OA5612 ETC-OA5612 Datasheet
432Kb / 6P
   Relais de SECURITE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com