công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC62WV12816EC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC62WV12816EC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128k X 16 bit
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC62WV12816EC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STC62WV12816EC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV12816EC Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Revision 1.1
Jan.
2004
8
R0201-
STC62WV12816
ORDERING INFORMATION
STC
STC62WV12816
PACKAGE DIMENSIONS
48 mini-BGA (6 x 8)
D1
VIEW A
1: CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2: PIN#1 DOT MARKING BY LASER OR PAD PRINT.
3: SYMBOL "N" IS THE NUMBER OF SOLDER BALLS.
BALL PITCH e = 0.75
D
8.0
6.0
EN
48
3.75
E1
D1
5.25
NOTES:
Note:
STC (STC International Limited.) assumes no responsibility for the application or use of any product or circuit described herein. STC does not authorize its products
for use as critical components in any application in which the failure of the
STC product may be expected to result in significant injury or death, including life-support
systems and critical medical instruments.
STC62WV12816 X X
Z
Y Y
GRADE
C: +0oC ~ +70oC
I: -40oC ~ +85oC
SPEED
55: 55ns
70: 70ns
PKG MATERIAL
-: Normal
G: Green
P: Pb free
PACKAGE
E: TSOP2-44
A: BGA-48-0608
D: DICE


Số phần tương tự - STC62WV12816EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC62WV1024 ETC-STC62WV1024 Datasheet
437Kb / 10P
   VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
STC62WV1024DC ETC-STC62WV1024DC Datasheet
437Kb / 10P
   VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
STC62WV1024DC-55 ETC-STC62WV1024DC-55 Datasheet
437Kb / 10P
   VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
STC62WV1024DC-70 ETC-STC62WV1024DC-70 Datasheet
437Kb / 10P
   VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
STC62WV1024DCG55 ETC-STC62WV1024DCG55 Datasheet
437Kb / 10P
   VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
More results

Mô tả tương tự - STC62WV12816EC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Brilliance Semiconducto...
BS616LV2013 BSI-BS616LV2013 Datasheet
241Kb / 11P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2016 BSI-BS616LV2016 Datasheet
263Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2018 BSI-BS616LV2018 Datasheet
220Kb / 11P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2012 BSI-BS616LV2012 Datasheet
217Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2017 BSI-BS616LV2017 Datasheet
261Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2011 BSI-BS616LV2011 Datasheet
237Kb / 11P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2019 BSI-BS616LV2019 Datasheet
282Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2010 BSI-BS616LV2010 Datasheet
195Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2015 BSI-BS616LV2015 Datasheet
233Kb / 11P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
BS616LV2016 BSI-BS616LV2016_06 Datasheet
208Kb / 11P
   Very Low Power CMOS SRAM 128K X 16 bit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com