công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA431SA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA431SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Shunt Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA431SA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button KA431SA Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor KA431SA Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
KA431S/KA431SA/KA431SL
6
Typical Performance Characteristics (Continued)
100p
1n
10n
100n
1!
10!
0
20
40
60
80
100
120
140
B
A
A V
KA = Vref
B V
KA = 5.0 V @ IK = 10mA
T
A = 25
o
C
C
L, LOAD CAPACITANCE
Figure 10. Stability Boundary Conditions
Figure 11. Anode-Reference Diode Curve
Figure 12. Reference-Cathode Diode Curve
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
1
2
3
4
5
Anode-Ref. Voltage(V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0
1
2
3
4
5
Ref.-Cathode Voltage(V)
stable
stable


Số phần tương tự - KA431SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA431SA FAIRCHILD-KA431SA Datasheet
110Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
KA431SA ONSEMI-KA431SA Datasheet
457Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
March 2015 Rev. 6.7
logo
Fairchild Semiconductor
KA431SAMF FAIRCHILD-KA431SAMF Datasheet
110Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
KA431SAMF2 FAIRCHILD-KA431SAMF2 Datasheet
110Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
logo
Diodes Incorporated
KA431SAMF2TF DIODES-KA431SAMF2TF Datasheet
110Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
More results

Mô tả tương tự - KA431SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z5 FAIRCHILD-LM336Z5 Datasheet
157Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM431BIZX FAIRCHILD-LM431BIZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
LM431ACZX FAIRCHILD-LM431ACZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
KA431 FAIRCHILD-KA431 Datasheet
90Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
LM431A FAIRCHILD-LM431A Datasheet
122Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
KA431S ONSEMI-KA431S Datasheet
457Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
March 2015 Rev. 6.7
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z25 FAIRCHILD-LM336Z25 Datasheet
178Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-5.0 FAIRCHILD-LM336-5.0 Datasheet
64Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
TL431 FAIRCHILD-TL431 Datasheet
87Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM431SA FAIRCHILD-LM431SA Datasheet
88Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-2.5 FAIRCHILD-LM336-2.5 Datasheet
60Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com