công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29DL640H90WHE bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AM29DL640H90WHE
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
Download  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AM29DL640H90WHE bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 2Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 3Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 4Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 5Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 6Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 7Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 8Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 9Page - Advanced Micro Devices AM29DL640H90WHE Datasheet HTML 10Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 54 page
background image
4
Am29DL640H
February 9, 2005
PRODUCT SELECTOR GUIDE
BLOCK DIAGRAM
Part Number
Am29DL640H
Speed Option
Standard Voltage Range: VCC = 2.7–3.6 V
55
60
70
90
Max Access Time (ns), t
ACC
55
60
70
90
CE# Access (ns), t
CE
55
60
70
90
OE# Access (ns), t
OE
25
25
30
35
VCC
VSS
Bank 1 Address
Bank 2 Address
A21–A0
RESET#
WE#
CE#
BYTE#
DQ0–DQ15
WP#/ACC
STATE
CONTROL
&
COMMAND
REGISTER
RY/BY#
Bank 1
X-Decoder
OE#
BYTE#
DQ15–DQ0
Status
Control
A21–A0
A21–A0
Mux
Mux
Mux
Bank 2
X-Decoder
Bank 3
X-Decoder
Bank 4
X-Decoder
Bank 3 Address
Bank 4 Address


Số phần tương tự - AM29DL640H90WHE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SPANSION
AM29DL640H90WHI SPANSION-AM29DL640H90WHI Datasheet
1Mb / 54P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
More results

Mô tả tương tự - AM29DL640H90WHE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL640G AMD-AM29DL640G Datasheet
1Mb / 52P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DL640H SPANSION-AM29DL640H_05 Datasheet
1Mb / 54P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
S29JL064H SPANSION-S29JL064H Datasheet
1Mb / 64P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
logo
Advanced Micro Devices
AM29DL640D AMD-AM29DL640D_05 Datasheet
1Mb / 54P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
logo
SPANSION
AM29DL640G SPANSION-AM29DL640G_05 Datasheet
1Mb / 56P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
AM75PDL191CHHA SPANSION-AM75PDL191CHHA Datasheet
2Mb / 129P
   128 Megabit (8 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
AM75PDL191CHH_0402 SPANSION-AM75PDL191CHH_0402 Datasheet
2Mb / 136P
   128 Megabit (8 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
AM75PDL191BHHA SPANSION-AM75PDL191BHHA Datasheet
1Mb / 129P
   128 Megabit (8 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
S29JL032H SPANSION-S29JL032H_09 Datasheet
1Mb / 61P
   32 Megabit (4 M x 8-Bit/2 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Read/Write Flash Memory
AM49DL640BH SPANSION-AM49DL640BH Datasheet
1Mb / 63P
   64 Megabit (8 M x 8-Bit/4 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Simultaneous Operation Flash Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com