công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS79SB17 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS79SB17
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

1PS79SB17 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  1PS79SB17 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS79SB17 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
9397 750 14587
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 06 — 4 April 2005
4 of 8
Philips Semiconductors
1PSxSB17
4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
(1) Tamb = 150 °C
(2) Tamb =85 °C
(3) Tamb =25 °C
(4) Tamb = −40 °C
(1) Tamb = 150 °C
(2) Tamb =85 °C
(3) Tamb =25 °C
(4) Tamb = −40 °C
Fig 1.
Forward current as a function of forward
voltage; typical values.
Fig 2.
Reverse current as a function of reverse
voltage; typical values.
Tamb =25 °C; f = 1 MHz
Fig 3.
Diode capacitance as a function of reverse voltage; typical values.
006aaa077
10−1
1
10
102
IF
(mA)
10−2
VF (V)
0
0.8
0.6
0.2
0.4
(3)
(4)
(2)
(1)
006aaa078
IR
(nA)
1
10−2
10−1
104
103
102
10
105
10−3
VR (V)
04
3
12
(4)
(3)
(2)
(1)
01
2
3
4
0.4
0.8
mlc797
0.7
0.6
0.5
VR (V)
Cd
(pF)


Số phần tương tự - 1PS79SB17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS79SB17 NXP-1PS79SB17 Datasheet
9Mb / 130P
   RF Manual 16th edition
June 2012
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS79SB17 NEXPERIA-1PS79SB17 Datasheet
175Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
More results

Mô tả tương tự - 1PS79SB17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PSXSB17 PHILIPS-1PSXSB17_15 Datasheet
56Kb / 8P
   4 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diode
Rev. 06-4 April 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS66SB82 NEXPERIA-1PS66SB82 Datasheet
697Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04 - 13 January 2010
logo
NXP Semiconductors
1PS66SB82 PHILIPS-1PS66SB82 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PS66SB82 NXP-1PS66SB82 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
1PS66SB82_1PS88SB82 PHILIPS-1PS66SB82_1PS88SB82_15 Datasheet
116Kb / 10P
   15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes
Rev. 04-13 January 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
1PS79SB17 NEXPERIA-1PS79SB17 Datasheet
175Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
1PS76SB17 NEXPERIA-1PS76SB17 Datasheet
187Kb / 8P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
1PS66SB17 NEXPERIA-1PS66SB17 Datasheet
180Kb / 7P
   4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode
27 December 2022
logo
ON Semiconductor
NSR02F30MXT5G ONSEMI-NSR02F30MXT5G Datasheet
104Kb / 4P
   200 mA, 30 V Schottky Barrier Diode
February, 2015 ??Rev. 0
NSR05T30XV2 ONSEMI-NSR05T30XV2 Datasheet
133Kb / 6P
   500 mA, 30 V Schottky Barrier Diode
April, 2017 - Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com