công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STU3055L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STU3055L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STU3055L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STU3055L Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp. STU3055L Datasheet HTML 8Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
F igure 5. G ate T hres hold V ariation
with T emperature
F igure 6. B reakdown V oltage V ariation
with T emperature
F igure 7. T rans conductance V ariation
with Drain C urrent
IDS , Drain-S ource C urrent (A)
F igure 9. G ate C harge
Qg, T otal G ate C harge (nC )
F igure 10. Maximum S afe
O perating Area
V DS , Drain-S ource V oltage (V )
F igure 8. B ody Diode F orward V oltage
V ariation with S ource C urrent
V S D, B ody Diode F orward V oltage (V )
T j, J unction T emperature ( C )
T j, J unction T emperature ( C )
10
8
6
4
12
0
0
3
6
9
12
15
2
V DS =10V
20
10
0
1
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
8
10
6
4
2
0
0
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
VDS=10V
ID=4A
T J=25 C
50
10
1 1
0.1
0.03
0.1
1
10 20
50
10m
s
100
ms
1s
DC
VGS=10V
S ingle P ulse
Tc=25 C
4
-50 -25
0
25
50
75 100 125
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
ID=250uA
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
-50 -25
0
25
50
75 100 125
V DS =V GS
ID=250uA
S T U/D3055L


Số phần tương tự - STU3055L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
STU3055L2 SAMHOP-STU3055L2 Datasheet
722Kb / 7P
   N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
STU3055L2-60 SAMHOP-STU3055L2-60 Datasheet
853Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results

Mô tả tương tự - STU3055L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
ST426S SAMHOP-ST426S Datasheet
175Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU420S SAMHOP-STU420S Datasheet
940Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU426S SAMHOP-STU426S Datasheet
175Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU40N03 SAMHOP-SDU40N03 Datasheet
386Kb / 5P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU20N03L SAMHOP-STU20N03L Datasheet
801Kb / 8P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
ST420S SAMHOP-ST420S Datasheet
940Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU428S SAMHOP-STU428S Datasheet
196Kb / 9P
   N-Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU421S SAMHOP-STU421S Datasheet
498Kb / 8P
   P -Channel Logic Level E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM9410 SAMHOP-SDM9410 Datasheet
420Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU9916 SAMHOP-SDU9916 Datasheet
424Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com