công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ10012 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện MJ10012
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Transistors
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

MJ10012 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp

  MJ10012 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Power Transistors
TO-3 Case (Continued)
www.centralsemi.com
Shaded areas indicate Darlington.
Uses 60 mil leads.
See mechanical specifications on page 209
TYPE NO.
IC
PD BVCBO BVCEO
hFE
@ IC VCE(SAT) @ IC
fT
*TYP
*TYP
(A)
(W)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
(MHz)
NPN
PNP
MAX
MIN
MIN
MIN
MAX
MAX
MIN
BUY69C
10
100
500
200
15
- -
2.5
3.3
8.0
10*
MJ802
MJ4502
30
200
100
90
25
100
7.5
0.8
7.5
2.0
MJ1000
MJ 900
8.0
90
60
60
1,000
- -
3.0
4.0
8.0
6.0
MJ1001
MJ 901
8.0
90
80
80
1,000
- -
3.0
4.0
8.0
6.0
MJ3000
MJ2500
10
150
60
60
1,000
- -
5.0
4.0
10
- -
MJ3001
MJ2501
10
150
80
80
1,000
- -
5.0
4.0
10
- -
MJ4033
MJ4030
16
150
60
60
1,000
- -
10
4.0
16
- -
MJ4034
MJ4031
16
150
80
80
1,000
- -
10
4.0
16
- -
MJ4035
MJ4032
16
150
100
100
1,000
- -
10
4.0
16
- -
MJ10012
10
175
600
400
100
2,000
6.0
2.5
10
- -
MJ10023
40
250
- -
400
50
600
10
5.0
40
-
-
MJ11012
MJ11011
30
200
60
60
1,000
- -
20
4.0
30
4.0
MJ11014
MJ11013
30
200
90
90
1,000
- -
20
4.0
30
4.0
MJ11016
MJ11015
30
200
120
120
1,000
- -
20
4.0
30
4.0
PMD10K40
PMD11K40
12
150
40
40
800
20,000
6.0
2.0
12
4.0
PMD10K60
PMD11K60
12
150
60
60
800
20,000
6.0
2.0
6.0
4.0
PMD10K80
PMD11K80
12
150
80
80
800
20,000
6.0
2.0
6.0
4.0
PMD10K100
PMD11K100
12
150
100
100
800
20,000
6.0
2.0
6.0
4.0
PMD12K40
PMD13K40
8.0
100
40
40
800
20,000
4.0
2.0
4.0
4.0
PMD12K60
PMD13K60
8.0
100
60
60
800
20,000
4.0
2.0
4.0
4.0
PMD12K80
PMD13K80
8.0
100
80
80
800
20,000
4.0
2.0
4.0
4.0
PMD12K100
PMD13K100
8.0
100
100
100
800
20,000
4.0
2.0
4.0
4.0
PMD1601K
PMD1701K
20
180
60
60
750
20,000
10
2.0
10
4.0
PMD1602K
PMD1702K
20
180
80
80
750
20,000
10
2.0
10
4.0
PMD1603K
PMD1703K
20
180
100
100
750
20,000
10
2.0
10
4.0
PMD16K60
PMD17K60
20
200
60
60
800
20,000
10
2.0
10
4.0
PMD16K80
PMD17K80
20
200
80
80
800
20,000
10
2.0
10
4.0
PMD16K100
PMD17K100
20
200
100
100
800
20,000
10
2.0
10
4.0
PMD18K60
PMD19K60
30
225
60
60
800
20,000
15
2.0
15
4.0
PMD18K80
PMD19K80
30
225
80
80
800
20,000
15
2.0
15
4.0
PMD18K100
PMD19K100
30
225
100
100
800
20,000
15
2.0
15
4.0
SE9303
SE9403
10
100
60
60
1,000
- -
7.5
2.5
7.5
1.0
SE9304
SE9404
10
100
80
80
1,000
- -
7.5
2.5
7.5
1.0
SE9305
SE9405
10
100
100
100
1,000
- -
7.5
2.5
7.5
1.0
85


Số phần tương tự - MJ10012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJ10012 MOSPEC-MJ10012 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(10A,400V,175W)
logo
Motorola, Inc
MJ10012 MOTOROLA-MJ10012 Datasheet
191Kb / 6P
   10 AMPERE POWER TRANSISTORS DARLINGTON NPN SILICON 400 VOLTS 175 AND 118 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJ10012 ONSEMI-MJ10012 Datasheet
191Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS DARLINGTON NPN SILICON
REV 2
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ10012 WINGS-MJ10012 Datasheet
23Kb / 1P
   NPN SILICON TRANSISTOR(SWITCHING REGULATORS PWM INVERTERS SOLENOID AND RELAY DRIVERS)
logo
Boca Semiconductor Corp...
MJ10012 BOCA-MJ10012 Datasheet
183Kb / 4P
   NPN SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - MJ10012

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SD56120 STMICROELECTRONICS-SD56120 Datasheet
43Kb / 4P
   RF POWER TRANSISTORS RF POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MJW16206 ONSEMI-MJW16206 Datasheet
306Kb / 10P
   POWER TRANSISTORS
REV 3
MJE18204 ONSEMI-MJE18204 Datasheet
484Kb / 12P
   POWER TRANSISTORS
1995
logo
Unisonic Technologies
UP2518 UTC-UP2518_15 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N6543 JMNIC-2N6543 Datasheet
141Kb / 1P
   Power Transistors
2SC3694_2014 JMNIC-2SC3694_2014 Datasheet
33Kb / 1P
   Power Transistors
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N1047 NJSEMI-2N1047 Datasheet
120Kb / 1P
   POWER TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
TN2905 CENTRAL-TN2905 Datasheet
50Kb / 1P
   Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE18004D2 ONSEMI-MJE18004D2 Datasheet
466Kb / 12P
   POWER TRANSISTORS
1995
logo
Continental Device Indi...
CSA1301FPNP CDIL-CSA1301FPNP Datasheet
138Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC3710_2014 JMNIC-2SC3710_2014 Datasheet
35Kb / 1P
   Power Transistors
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com