công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCW72LT1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BCW72LT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistor(NPN Silicon)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BCW72LT1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  BCW72LT1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor BCW72LT1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
BCW72LT1
4
Motorola Small–Signal Transistors, FETs and Diodes Device Data
TYPICAL STATIC CHARACTERISTICS
Figure 8. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
400
0.004
TJ = 125°C
– 55
°C
25
°C
VCE = 1.0 V
VCE = 10 V
Figure 9. Collector Saturation Region
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
1.4
Figure 10. Collector Characteristics
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
1.0
2.0
5.0
10
20
50
1.6
100
TJ = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE(on) @ VCE = 1.0 V
*
qVC for VCE(sat)
qVB for VBE
0.1
0.2
0.5
Figure 11. “On” Voltages
IB, BASE CURRENT (mA)
0.4
0.6
0.8
1.0
0.2
0
0.002
TJ = 25°C
IC = 1.0 mA
10 mA
100 mA
Figure 12. Temperature Coefficients
50 mA
VCE, COLLECTOR–EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
40
60
80
100
20
0
0
TA = 25°C
PULSE WIDTH = 300
µs
DUTY CYCLE
≤ 2.0%
IB = 500 µA
400
µA
300
µA
200
µA
100
µA
*APPLIES for IC/IB ≤ hFE/2
25
°C to 125°C
– 55
°C to 25°C
25
°C to 125°C
– 55
°C to 25°C
40
60
0.006 0.01
0.02 0.03
0.05 0.07 0.1
0.2
0.3
0.5 0.7
1.0
2.0
3.0
5.0 7.0 10
20
30
50
70 100
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2
0.5
1.0 2.0
5.0 10
20
5.0
10
15
20
25
30
35
40
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
– 2.4
0.8
0
– 1.6
– 0.8
1.0
2.0
5.0
10
20
50
100
0.1
0.2
0.5
200
100
80


Số phần tương tự - BCW72LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BCW72LT1 MOTOROLA-BCW72LT1 Datasheet
416Kb / 8P
   General Purpose Transistor
logo
ON Semiconductor
BCW72LT1 ONSEMI-BCW72LT1 Datasheet
282Kb / 7P
   General Purpose Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
BCW72LT1D ONSEMI-BCW72LT1D Datasheet
282Kb / 7P
   General Purpose Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
BCW72LT1G ONSEMI-BCW72LT1G Datasheet
282Kb / 7P
   General Purpose Transistor
August, 2009 ??Rev. 3
BCW72LT1G ONSEMI-BCW72LT1G Datasheet
246Kb / 7P
   General Purpose Transistor
November, 2016 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - BCW72LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
MMBT3904W WEITRON-MMBT3904W Datasheet
368Kb / 7P
   General Purpose Transistor NPN Silicon
logo
Zowie Technology Corpor...
MMBT3906 ZOWIE-MMBT3906 Datasheet
107Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
BC847A ZOWIE-BC847A Datasheet
79Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
BC849B ZOWIE-BC849B Datasheet
78Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR NPN SILICON
MMBT2222AGH ZOWIE-MMBT2222AGH Datasheet
84Kb / 5P
   General Purpose Transistor NPN Silicon
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC1213 SECOS-2SC1213 Datasheet
77Kb / 2P
   NPN Silicon General Purpose Transistor
2SC2235 SECOS-2SC2235 Datasheet
181Kb / 2P
   NPN Silicon General Purpose Transistor
2SC2412 SECOS-2SC2412 Datasheet
331Kb / 3P
   NPN Silicon General Purpose Transistor
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MMBT4401 SEMTECH_ELEC-MMBT4401 Datasheet
185Kb / 2P
   NPN Silicon General Purpose Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC4618 SECOS-2SC4618_11 Datasheet
456Kb / 2P
   NPN Silicon General Purpose Transistor
logo
ON Semiconductor
2N4264 ONSEMI-2N4264 Datasheet
169Kb / 6P
   General Purpose Transistor(NPN Silicon)
1997 REV 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com