công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDZ7296 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDZ7296
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V N-Channel PowerTrench BGA MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ7296 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ7296 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ7296 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ7296 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ7296 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ7296 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ7296 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FDZ7296 Rev B(W)
Typical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 11A
VDS = 10V
15V
20V
0
400
800
1200
1600
2000
0
5
10
15
20
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Ciss
Crss
Coss
f = 1MHz
VGS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
10s
1s
100ms
RDS(ON) LIMIT
VGS = 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 108
o
C/W
TA = 25
o
C
10ms
1ms
0
10
20
30
40
50
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 108°C/W
TA = 25°C
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation.
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) * RθJA
RθJA = 108 °C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDZ7296

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
FDZ7.5 ROHM-FDZ7.5 Datasheet
1Mb / 10P
   Zener Diode
More results

Mô tả tương tự - FDZ7296

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ7064S FAIRCHILD-FDZ7064S Datasheet
231Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET BGA MOSFET
FDZ7064AS FAIRCHILD-FDZ7064AS Datasheet
599Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET BGA MOSFET
FDZ7064N FAIRCHILD-FDZ7064N Datasheet
186Kb / 6P
   30V N-Channel Logic Level PowerTrench BGA MOSFET
FDZ5047N FAIRCHILD-FDZ5047N Datasheet
211Kb / 6P
   30V N-Channel Logic Level PowerTrench BGA MOSFET
FDD6692 FAIRCHILD-FDD6692 Datasheet
84Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6672A FAIRCHILD-FDS6672A Datasheet
205Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS6692 FAIRCHILD-FDS6692 Datasheet
62Kb / 4P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6670AL FAIRCHILD-FDD6670AL Datasheet
149Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD6688 FAIRCHILD-FDD6688 Datasheet
120Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS7296N3 FAIRCHILD-FDS7296N3 Datasheet
122Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com