công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL1024A150RF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Littelfuse

tên linh kiện SL1024A150RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Gas Plasma Arresters
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

SL1024A150RF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Littelfuse

  SL1024A150RF Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SL1024A150RF Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SL1024A150RF Datasheet HTML 3Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
341
www .littelfuse .com
8
Gas Discharge Tubes
Greentube™ SL1024A Series Gas Plasma Arresters
Omega Rage
ORDERING INFORMATION
3 ELECTRODE GDT
a=TIP
b=RING
e=GROUND
(centre electrode)
GRAPHICAL SYMBOL
a
b
e
1024 A
SL
Voltage
Pin Configuration
Failsafe Optio
F=Plastic
S=Solder
n
C=Core
R=Leaded
ø8.0+
_0.2
ø1.0+
_0.2
The SL1024A series offers high levels of current handling on fast
rising transients created by induced Lightning disturbances.
These devices are extremely robust and are able to divert pulses
of 10,000A. The SL1024A also features ultra low capacitance
(typically 1pf or less) making them ideal for the protection of
high-speed transmission equipment.
FEATURES
RoHS compliant except
‘RS’ suffix
• Low insertion loss
Excellent response to fast rising transients.
Ultra low capacitance.
10KA surge capability tested with 8/20µs pulse as defined by
IEC 61000-4-5
Available with thermal failsafe option (add ‘F’ or ‘S’ suffix to
part number)
Applications:
Broadband equipment.
ADSL equipment.
XDSL equipment.
Satellite and CATV equipment.
Splitters
General telecom equipment.
Mechanical Specifications:
Weight:
2.7g (0.095 oz.)
Materials:
Electrode Base: Nickel Iron Alloy
Electrode Plating: Bright Sn
Body: Ceramic
Device Marking:
Littelfuse ‘LF’ marking, Voltage and date
code. Red.
®
Pb
RoHS
SL1024A xxxC
SL1024A xxxR
SL1024A xxxRF
SL1024A xxxRS


Số phần tương tự - SL1024A150RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SL1024A150 LITTELFUSE-SL1024A150 Datasheet
329Kb / 4P
   Gas Plasma Arrester
SL1024A150 LITTELFUSE-SL1024A150 Datasheet
185Kb / 5P
   SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
SL1024A150 LITTELFUSE-SL1024A150 Datasheet
200Kb / 6P
   Gas Discharge Tube (GDT) Products SL1021A/B, SL1024A/B and PMT8 Series
SL1024A150 LITTELFUSE-SL1024A150 Datasheet
185Kb / 5P
   SL1021AB, SL1024AB and PMT8 Series
SL1024A150 LITTELFUSE-SL1024A150 Datasheet
185Kb / 5P
   Gas Discharge Tube (GDT) Products
More results

Mô tả tương tự - SL1024A150RF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
P0080SAL LITTELFUSE-P0080SAL Datasheet
843Kb / 52P
   gas plasma arresters-package dimensions/specifications
SL1003 LITTELFUSE-SL1003 Datasheet
220Kb / 3P
   Greentube SL1003 Series Gas Plasma Arresters
18A LITTELFUSE-18A Datasheet
80Kb / 1P
   18A/18B Series Potted Gas Plasma Arresters
SL1011B LITTELFUSE-SL1011B Datasheet
160Kb / 2P
   Gas Plasma Arrester
SL1024A090 LITTELFUSE-SL1024A090 Datasheet
329Kb / 4P
   Gas Plasma Arrester
logo
NTE Electronics
NTE15040-ECG NTE-NTE15040-ECG Datasheet
21Kb / 1P
   Surge Arresters (Gas Filled)
logo
Kingtronics Internation...
SMD5076 KINGTRONICS-SMD5076 Datasheet
184Kb / 1P
   Gas Tube Surge Arresters
logo
Littelfuse
SL1411A LITTELFUSE-SL1411A Datasheet
189Kb / 2P
   Two-terminal Gas Plasma Arrester
SL1011B250A LITTELFUSE-SL1011B250A Datasheet
100Kb / 2P
   SL1011B Series Gas Plasma Arrester
XT350 LITTELFUSE-XT350 Datasheet
76Kb / 2P
   Switching Gas Discharge Tubes - Gas Plasma Voltage Dependent Switches
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com