công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK621-031 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK621-031
Giải thích chi tiết về linh kiện  TENTATIVE
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK621-031 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button STK621-031 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK621-031 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
STK621-031
( −
No. 6
7.測定回路/Test Circuit
21
22
VD1 = 15V
VD2 = 15V
VD3 = 15V
VD4 = 15V
21
22
VD1 = 15V
VD 2 = 15 V
VD3 = 15V
VD 4 = 15 V
Fig 1 : I C E
F i g 2 : V C E( SA T)
CE
CE
M
N
U+
10
2
V+
10
5
W+
10
8
U-
2
12
V-
5
12
W-
8
12
o
CE(SAT)
M
N
m
U+
10
2
13
V+
10
5
14
W+
10
8
15
U-
2
12
16
V-
5
12
17
W-
8
12
18
Fig 3 : V F
M
N
U+
10
2
V+
10
5
W+
10
8
U-
2
12
V-
5
12
W-
8
12
F
o
Fig 4 : I D
m
n
VD1
1
2
VD2
4
5
VD3
7
8
VD 4
21
22
D
VD


Số phần tương tự - STK621-031

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK621-033N-E SANYO-STK621-033N-E Datasheet
83Kb / 8P
   3-phase Inverter Motor Drive Inverter Hybrid IC
More results

Mô tả tương tự - STK621-031

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
2SD1068 SONY-2SD1068 Datasheet
158Kb / 3P
   TENTATIVE
logo
Sanyo Semicon Device
STK621-018 SANYO-STK621-018 Datasheet
293Kb / 8P
   TENTATIVE
STK621-041 SANYO-STK621-041 Datasheet
339Kb / 10P
   TENTATIVE
STK621-017 SANYO-STK621-017 Datasheet
295Kb / 8P
   TENTATIVE
logo
Vishay Telefunken
ECC808 TFUNK-ECC808 Datasheet
440Kb / 4P
   Tentative data
logo
AZ Displays
P0340WQLC-T AZDISPLAYS-P0340WQLC-T Datasheet
1Mb / 20P
   Tentative Product Specification
P0340WQLB-T AZDISPLAYS-P0340WQLB-T Datasheet
1Mb / 21P
   Tentative Product Specification
P0430WQLC-T AZDISPLAYS-P0430WQLC-T Datasheet
2Mb / 21P
   Tentative Product Specification
logo
Fuji Electric
1MBI150SH-140 FUJI-1MBI150SH-140 Datasheet
168Kb / 2P
   Tentative target specification
logo
AZ Displays
P0430WQLB-T AZDISPLAYS-P0430WQLB-T Datasheet
2Mb / 21P
   Tentative Product Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com