công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC68HC711K4MFN3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc |
|
MC68HC711K4MFN3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc |
4 / 80 page MOTOROLA M68HC11 K Series 4 MC68HC11KTS/D Table 3 Custom ROM Device Ordering Information Package Temperature Description Frequency MC Order Number 84-Pin PLCC –40 °to + 85°C Custom ROM 2 MHz MC68HC11K4CFN2 3 MHz MC68HC11K4CFN3 4 MHz MC68HC11K4CFN4 –40 °to + 105°C Custom ROM 2 MHz MC68HC11K4VFN2 3 MHz MC68HC11K4VFN3 4 MHz MC68HC11K4VFN4 –40 °to + 125°C Custom ROM 2 MHz MC68HC11K4MFN2 3 MHz MC68HC11K4MFN3 4 MHz MC68HC11K4MFN4 –40 °to + 85°C Custom ROM, No EEPROM 2 MHz MC68HC11K3CFN2 3 MHz MC68HC11K3CFN3 4 MHz MC68HC11K3CFN4 –40 °to + 105°C Custom ROM, No EEPROM 2 MHz MC68HC11K3VFN2 3 MHz MC68HC11K3VFN3 4 MHz MC68HC11K3VFN4 –40 °to + 125°C Custom ROM, No EEPROM 2 MHz MC68HC11K3MFN2 3 MHz MC68HC11K3MFN3 4 MHz MC68HC11K3MFN4 80-Pin QFP –40 °to + 85°C Custom ROM 2 MHz MC68HC11K4CFU2 3 MHz MC68HC11K4CFU3 4 MHz MC68HC11K4CFU4 –40 °to + 105°C Custom ROM 2 MHz MC68HC11K4VFU2 3 MHz MC68HC11K4VFU3 4 MHz MC68HC11K4VFU4 –40 °to + 85°C Custom ROM, No EEPROM 2 MHz MC68HC11K3CFU2 3 MHz MC68HC11K3CFU3 4 MHz MC68HC11K3CFU4 –40 °to + 105°C Custom ROM, No EEPROM 2 MHz MC68HC11K3VFU2 3 MHz MC68HC11K3VFU3 4 MHz MC68HC11K3VFU4 |
Số phần tương tự - MC68HC711K4MFN3 |
|
Mô tả tương tự - MC68HC711K4MFN3 |