công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK10C68-5K35M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STK10C68-5K35M
Giải thích chi tiết về linh kiện  8K X 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STK10C68-5K35M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STK10C68-5K35M Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STK10C68-5K35M Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
STK10C68
September 2003
5
Document Control # ML0006 rev 0.1
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V + 10%)
Note k: tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK10C68
UNITS NOTES
Standard
MIN
MAX
22
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
µsk
23
tSTORE
STORE Cycle Duration
10
ms
24
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
25
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.6
V
VCC
VSWITCH
VRESET
POWER-UP RECALL
DQ (DATA OUT)
STORE INHIBIT
5V
22
tRESTORE
24
25
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH


Số phần tương tự - STK10C68-5K35M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK10C68-5K35M SIMTEK-STK10C68-5K35M Datasheet
468Kb / 12P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results

Mô tả tương tự - STK10C68-5K35M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK10C68 SIMTEK-STK10C68 Datasheet
468Kb / 12P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK11C68 ETC-STK11C68 Datasheet
58Kb / 10P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK16C68 ETC1-STK16C68 Datasheet
100Kb / 9P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK16C68 SIMTEK-STK16C68 Datasheet
380Kb / 10P
   8K x 8 AutoStorePlus??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK15C68 SIMTEK-STK15C68 Datasheet
382Kb / 10P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK12C68 ETC-STK12C68 Datasheet
388Kb / 13P
   8K x 8 AutoStore??nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C48 ETC-STK11C48 Datasheet
282Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK20C04 SIMTEK-STK20C04 Datasheet
428Kb / 12P
   512 x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK10C48 SIMTEK-STK10C48 Datasheet
429Kb / 12P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK11C48 SIMTEK-STK11C48 Datasheet
368Kb / 10P
   2K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com