công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP05D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP05D
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP05D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC100EP05D Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP05D Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
MC10EP05, MC100EP05
http://onsemi.com
3
Table 4. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
PECL Mode Power Supply
VEE = 0 V
6
V
VEE
NECL Mode Power Supply
VCC = 0 V
−6
V
VI
PECL Mode Input Voltage
NECL Mode Input Voltage
VEE = 0 V
VCC = 0 V
VI v VCC
VI w VEE
6
−6
V
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
mA
TA
Operating Temperature Range
−40 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction−to−Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
SOIC−8
SOIC−8
190
130
°C/W
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction−to−Case)
Standard Board
SOIC−8
41 to 44
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction−to−Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
TSSOP−8
TSSOP−8
185
140
°C/W
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction−to−Case)
Standard Board
TSSOP−8
41 to 44
°C/W
Tsol
Wave Solder
<2 to 3 sec @ 248
°C
265
°C
Maximum ratings are those values beyond which device damage can occur. Maximum ratings applied to the device are individual stress limit
values (not normal operating conditions) and are not valid simultaneously. If these limits are exceeded, device functional operation is not implied,
damage may occur and reliability may be affected.


Số phần tương tự - MC100EP05D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP05D ONSEMI-MC100EP05D Datasheet
108Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC100EP05D ONSEMI-MC100EP05D Datasheet
202Kb / 20P
   Evaluation Board Manual for High Frequency SOIC 8
August, 2004 ??Rev. 1
MC100EP05DG ONSEMI-MC100EP05DG Datasheet
108Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC100EP05DG ONSEMI-MC100EP05DG Datasheet
190Kb / 11P
   ECL 2?륤nput Differential AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 10
MC100EP05DR2 ONSEMI-MC100EP05DR2 Datasheet
108Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC100EP05D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP105 ONSEMI-MC100EP105 Datasheet
81Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Quad 2-Input Differential AND/NAND
September, 2002 ??Rev. 8
MC10EL05 ONSEMI-MC10EL05_06 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC100LVEL05 ONSEMI-MC100LVEL05_06 Datasheet
140Kb / 8P
   3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 3
MC10EP05 ONSEMI-MC10EP05_06 Datasheet
108Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 8
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05_09 Datasheet
161Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
October, 2009 ??Rev. 2
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05 Datasheet
104Kb / 9P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
May, 2007 - Rev. 0
MC10EP105 ONSEMI-MC10EP105_06 Datasheet
160Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL Quad 2?묲nput Differential AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 11
MC10EL04 ONSEMI-MC10EL04_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 2-Input AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 5
MC100LVEO05 ONSEMI-MC100LVEO05 Datasheet
110Kb / 9P
   ECL 2-Input Differential AND/NAND
May, 2007 - Rev. 0
MC10EP08DTG ONSEMI-MC10EP08DTG Datasheet
156Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential XOR/XNOR
September, 2012 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com