công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC14QDRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC14QDRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHC14QDRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

  SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC14QDRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


Số phần tương tự - SN74AHC14QDRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC14QDRQ1 TI1-SN74AHC14QDRQ1 Datasheet
813Kb / 14P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
SN74AHC14QDRQ1 TI-SN74AHC14QDRQ1 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   SN74AHC14Q-Q1 Automotive Hex Schmitt-Trigger Inverter
REVISED JUNE 2023
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC14QDRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC14 MOTOROLA-MC74AC14 Datasheet
128Kb / 5P
   HEX INVERTER SCHMITT HEX INVERTER SCHMITT TRIGGER
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC14 SLS-SL74HC14 Datasheet
33Kb / 4P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC14 HITACHI-HD74AC14 Datasheet
44Kb / 8P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
logo
Texas Instruments
SN74AUC14 TI-SN74AUC14 Datasheet
185Kb / 8P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74AC14 ONSEMI-MC74AC14 Datasheet
91Kb / 8P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
May, 2001 ??Rev. 5
logo
Texas Instruments
SN74ALVC14 TI-SN74ALVC14_06 Datasheet
261Kb / 11P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
SN74AHC14-EP TI1-SN74AHC14-EP Datasheet
555Kb / 12P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
logo
Fairchild Semiconductor
74F14SCX FAIRCHILD-74F14SCX Datasheet
68Kb / 5P
   Hex Inverter Schmitt Trigger
logo
Texas Instruments
SN74AHCT14-EP TI1-SN74AHCT14-EP Datasheet
421Kb / 8P
[Old version datasheet]   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74LS14 KODENSHI-KK74LS14 Datasheet
213Kb / 4P
   Hex Schmitt-Trigger Inverter
logo
Unisonic Technologies
U74AC14 UTC-U74AC14 Datasheet
133Kb / 5P
   HEX SCHMITT-TRIGGER INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com