công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74F126N bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC74F126N
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-STATE QUAD BUFFERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC74F126N bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC74F126N Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74F126N Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74F126N Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74F126N Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74F126N Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
4-84
FAST AND LS TTL DATA
MC54/74F125
• MC54/74F126
Inputs
Output
Inputs
Output
C
A
Y
C
A
Y
L
L
H
L
H
X
L
H
Z
L
H
X
L
H
Z
H
H
L
Function Table MC54/74F125
Function Table MC54/74F126
L = LOW Voltage Level
H = HIGH Voltage Level
X = Don’t Care
Z = High Impedance (off)
DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)
Limits
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
VIH
Input HIGH Voltage
2.0
V
Guaranteed Input HIGH Voltage
VIL
Input LOW Voltage
0.8
V
Guaranteed Input LOW Voltage
VIK
Input Clamp Diode Voltage
–1.2
V
IIN = –18 mA
VCC = MIN
VOH
Output HIGH Voltage
54,74
2.4
3.4
V
IOH = –3.0 mA
VCC = 4.50 V
VOH
Output HIGH Voltage
74
2.7
3.4
V
IOH = –3.0 mA
VCC = 4.75 V
VOH
Output HIGH Voltage
54
2.0
V
IOH = –12 mA
VCC = 4.50 V
74
2.0
V
IOH = –15 mA
VOL
Output LOW Voltage
54
0.55
V
IOL = 48 mA
VCC = MAX
VOL
Output LOW Voltage
74
0.55
V
IOL = 64 mA
IOZH
Output Off Current
HIGH
50
µA
VOUT = 2.7 V
VCC = MAX
IOZL
Output Off Current LOW
–50
µA
VOUT = 0.5 V
VCC = MAX
IIH
Input HIGH Current
20
VIN = 2.7 V
VCC = MAX
IH
100
µA
VIN = 7.0 V
VCC = 0 V
IIL
Input LOW Current
–20
µA
VIN = 0.5 V
VCC = MAX
IOS
Output Short Ciru‘cuit Current Note 2
–100
–225
mA
VOUT = GND
VCC = MAX
ICCH
24
mA
VCC = MAX
F125
ICCL
40
mA
VCC = MAX
ICCZ
35
mA
VCC = MAX
ICC
ICCH
30
mA
VCC = MAX
F126
ICCL
48
ICCZ
39
NOTES:
1. For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable device type.
2. Not more than one output should be shorted at a time, nor for more than 1 second.


Số phần tương tự - MC74F126N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74F1245 MOTOROLA-MC74F1245 Datasheet
96Kb / 3P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE INPUTS/OUTPUTS
MC74F1245DW MOTOROLA-MC74F1245DW Datasheet
96Kb / 3P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE INPUTS/OUTPUTS
MC74F1245J MOTOROLA-MC74F1245J Datasheet
96Kb / 3P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE INPUTS/OUTPUTS
MC74F1245N MOTOROLA-MC74F1245N Datasheet
96Kb / 3P
   OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER WITH 3-STATE INPUTS/OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - MC74F126N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74F125 PHILIPS-74F125 Datasheet
77Kb / 10P
   Quad buffers 3-State
1989 March 28
logo
ON Semiconductor
MM74HC125 ONSEMI-MM74HC125 Datasheet
238Kb / 9P
   3-STATE Quad Buffers
February 2008 Rev. 1.3.0
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC125 FAIRCHILD-MM74HC125 Datasheet
82Kb / 6P
   3-STATE Quad Buffers
MM74HC125 FAIRCHILD-MM74HC125_05 Datasheet
90Kb / 8P
   3-STATE Quad Buffers
logo
Motorola, Inc
SN54LS125A MOTOROLA-SN54LS125A Datasheet
158Kb / 5P
   QUAD 3-STATE BUFFERS
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC126 FAIRCHILD-MM74HC126_08 Datasheet
335Kb / 10P
   3-STATE Quad Buffers
Rev. 1.3.0
logo
IK Semicon Co., Ltd
IN74VHC126 IKSEMICON-IN74VHC126 Datasheet
285Kb / 7P
   QUAD 3-STATE NONINVERTING BUFFERS
IN74VHCT125 IKSEMICON-IN74VHCT125 Datasheet
268Kb / 7P
   Quad 3-State Noninverting Buffers
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74VHCT126 KODENSHI-KK74VHCT126 Datasheet
280Kb / 7P
   Quad 3-State Noninverting Buffers
logo
STMicroelectronics
M54HC125 STMICROELECTRONICS-M54HC125 Datasheet
256Kb / 9P
   QUAD BUS BUFFERS 3-STATE
March 2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com