công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK11C88-S35I bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STK11C88-S35I
Giải thích chi tiết về linh kiện  32K x 8 nvSRAM QUANTUM TRAP CMOS NONVOLATILE STATIC RAM
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STK11C88-S35I bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  STK11C88-S35I Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STK11C88-S35I Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
STK11C88
July 1999
5-5
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
(VCC = 5.0V + 10%)
b
Note l:
tRESTORE starts from the time VCC rises above VSWITCH.
STORE INHIBIT/POWER-UP RECALL
NO.
SYMBOLS
PARAMETER
STK11C88
UNITS
NOTES
Standard
MIN
MAX
22
tRESTORE
Power-up RECALL Duration
550
µsl
23
tSTORE
STORE Cycle Duration
10
ms
24
VSWITCH
Low Voltage Trigger Level
4.0
4.5
V
25
VRESET
Low Voltage Reset Level
3.9
V
VCC
VSWITCH
VRESET
OWER-UP RECALL
DQ (DATA OUT)
STORE INHIBIT
5V
22
tRESTORE
24
25
POWER-UP
RECALL
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
NO RECALL
(VCC DID NOT GO
BELOW VRESET)
BROWN OUT
STORE INHIBIT
RECALL WHEN
VCC RETURNS
ABOVE VSWITCH


Số phần tương tự - STK11C88-S35I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Simtek Corporation
STK11C88-SF25 SIMTEK-STK11C88-SF25 Datasheet
386Kb / 14P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
STK11C88-SF25 SIMTEK-STK11C88-SF25 Datasheet
368Kb / 16P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
logo
Cypress Semiconductor
STK11C88-SF25 CYPRESS-STK11C88-SF25 Datasheet
474Kb / 15P
   256 Kbit (32K x 8) SoftStore nvSRAM
logo
Simtek Corporation
STK11C88-SF25I SIMTEK-STK11C88-SF25I Datasheet
386Kb / 14P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
STK11C88-SF25I SIMTEK-STK11C88-SF25I Datasheet
368Kb / 16P
   32Kx8 SoftStore nvSRAM
More results

Mô tả tương tự - STK11C88-S35I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK14C88-M ETC1-STK14C88-M Datasheet
85Kb / 12P
   32K x 8 AUTOSTORE nvSRAM QUANTUM TRAP CMOS NONVOLATILE STATIC RAM
STK12C68-C20 ETC-STK12C68-C20 Datasheet
125Kb / 12P
   8k x 8 AUTOSTORE NVSRAM QUANTUM TRAP CMOS NONVOLATILE STATIC RAM
STK14D88 ETC-STK14D88 Datasheet
216Kb / 15P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM CMOS Nonvolatile Static RAM
STK14C88 ETC-STK14C88 Datasheet
386Kb / 13P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK16C88 ETC1-STK16C88 Datasheet
197Kb / 10P
   32K x 8 AutoStorePlus nvSRAM QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK11C88-3 SIMTEK-STK11C88-3 Datasheet
366Kb / 10P
   32K x 8 nvSRAM 3.3V QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
List of Unclassifed Man...
STK16C88-3 ETC1-STK16C88-3 Datasheet
319Kb / 11P
   32K x 8 AutoStorePlus nvSRAM 3.3V QuantumTrap CMOS Nonvolatile Static RAM
STK15C88 ETC-STK15C88 Datasheet
75Kb / 9P
   32K x 8 AutoStore nvSRAM High Performance CMOS Nonvolatile Static RAM
logo
Simtek Corporation
STK10C68 SIMTEK-STK10C68 Datasheet
468Kb / 12P
   8K x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
STK20C04 SIMTEK-STK20C04 Datasheet
428Kb / 12P
   512 x 8 nvSRAM QuantumTrap??CMOS Nonvolatile Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com