công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS74116AJ-8 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - GSI Technology

tên linh kiện GS74116AJ-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS74116AJ-8 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - GSI Technology

  GS74116AJ-8 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS74116AJ-8 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Rev: 1.03 10/2002
5/14
© 2001, Giga Semiconductor, Inc.
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
GS74116ATP/J/X
AC Test Conditions
Power Supply Currents
Parameter
Symbol
Test Conditions
0 to 70°C
–40 to 85°C
Unit
7 ns
8 ns
10 ns
12 ns
7 ns
8 ns
10 ns
12 ns
Operating
Supply
Current
IDD
CE
≤ VIL
All other inputs
≥ VIH or ≤ VIL
Min. cycle time
IOUT = 0 mA
150
130
105
90
160
140
115
100
mA
Standby
Current
ISB1
CE
≥ VIH
All other inputs
≥ VIH or ≤ VIL
Min. cycle time
40
30
25
25
50
40
35
35
mA
Standby
Current
ISB2
CE
≥ VDD – 0.2V
All other inputs
≥ VDD – 0.2 V or ≤ 0.2 V
10
20
mA
DQ
VT = 1.4 V
50
30pF1
DQ
3.3 V
Output Load 1
Output Load 2
589
434
5pF1
Note:
1. Include scope and jig capacitance.
2. Test conditions as specified with output loading as shown in Fig. 1
unless otherwise noted.
3. Output load 2 for tLZ, tHZ, tOLZ and tOHZ
Parameter
Conditions
Input high level
VIH = 2.4 V
Input low level
VIL = 0.4 V
Input rise time
tr = 1 V/ns
Input fall time
tf = 1 V/ns
Input reference level
1.4 V
Output reference level
1.4 V
Output load
Fig. 1& 2


Số phần tương tự - GS74116AJ-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS74116AGP-10 GSI-GS74116AGP-10 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10 GSI-GS74116AGP-10 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10 GSI-GS74116AGP-10 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10I GSI-GS74116AGP-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-10I GSI-GS74116AGP-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
More results

Mô tả tương tự - GS74116AJ-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS74116TP GSI-GS74116TP Datasheet
137Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74117AX GSI-GS74117AX Datasheet
348Kb / 12P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12I GSI-GS74116AGP-12I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGP-12 GSI-GS74116AGP-12 Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74116AGX-10I GSI-GS74116AGX-10I Datasheet
127Kb / 14P
   256K x 16 4Mb Asynchronous SRAM
GS74104TP GSI-GS74104TP Datasheet
410Kb / 12P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L163WC2A NANOAMP-N04L163WC2A Datasheet
265Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
logo
GSI Technology
GS74104ATP GSI-GS74104ATP Datasheet
489Kb / 11P
   1M x 4 4Mb Asynchronous SRAM
GS74108ATP GSI-GS74108ATP Datasheet
613Kb / 13P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS74108TP-10 ETC-GS74108TP-10 Datasheet
241Kb / 12P
   512K x 8 4Mb Asynchronous SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com