công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP125AIDBVT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMP125AIDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  2C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMP125AIDBVT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TMP125AIDBVT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP125AIDBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
TMP125
SBOS323 − DECEMBER 2004
www.ti.com
4
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = −40°C to +125°C and VS = +2.7V to 5.5V, unless otherwise noted.
45
40
35
30
25
20
QUIESCENT CURRENT vs TEMPERATURE
Temperature (
_C)
−55 −35 −15
5
254565
85
105
125
V
S =5.5V
Active Conversion
Serial Bus Inactive
80
75
70
65
60
55
50
45
40
CONVERSION TIME vs TEMPERATURE
Temperature (
_C)
V
S =5.5V
5 Typical Units Shown
−55 −35 −15
5
25
45
65
85
105
125
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
TEMPERATURE ACCURACY vs TEMPERATURE
Temperature (
_C)
−55 −35 −15
5
25
456585
105
125


Số phần tương tự - TMP125AIDBVT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMP125AIDBVT TI1-TMP125AIDBVT Datasheet
185Kb / 12P
[Old version datasheet]   2째C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface
TMP125AIDBVT TI1-TMP125AIDBVT Datasheet
183Kb / 12P
[Old version datasheet]   Accurate Digital Temperature Sensor with SPI田?Interface
TMP125AIDBVTG4 TI1-TMP125AIDBVTG4 Datasheet
185Kb / 12P
[Old version datasheet]   2째C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface
TMP125AIDBVTG4 TI1-TMP125AIDBVTG4 Datasheet
183Kb / 12P
[Old version datasheet]   Accurate Digital Temperature Sensor with SPI田?Interface
More results

Mô tả tương tự - TMP125AIDBVT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMP125 TI1-TMP125 Datasheet
183Kb / 12P
[Old version datasheet]   Accurate Digital Temperature Sensor with SPI田?Interface
logo
Burr-Brown (TI)
TMP121 BURR-BROWN-TMP121 Datasheet
128Kb / 9P
   1.5C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface
logo
Texas Instruments
TMP125 TI1-TMP125_15 Datasheet
185Kb / 12P
[Old version datasheet]   2째C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI Interface
TMP121-EP TI1-TMP121-EP Datasheet
566Kb / 13P
[Old version datasheet]   1.5째C ACCURATE DIGITAL TEMPERATURE SENSOR WITH SPI??INTERFACE
logo
Analog Devices
ADT7302 AD-ADT7302_15 Datasheet
245Kb / 16P
   2C Accurate, Micropower Digital Temperature Sensor
Rev. B
logo
Texas Instruments
TMP121AIDBVTG4 TI-TMP121AIDBVTG4 Datasheet
734Kb / 18P
[Old version datasheet]   1.5 C Accurate Digital Temperature Sensor with SPI田?Interface
logo
Analog Devices
ADT7408 AD-ADT7408_15 Datasheet
459Kb / 24P
   2C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor
Rev. 0
logo
Microchip Technology
TC72 MICROCHIP-TC72 Datasheet
417Kb / 24P
   Digital Temperature Sensor with SPI??Interface
2002
TC72 MICROCHIP-TC72_11 Datasheet
605Kb / 28P
   Digital Temperature Sensor with SPI Interface
05/02/11
logo
Burr-Brown (TI)
TMP122 BURR-BROWN-TMP122 Datasheet
277Kb / 14P
   1.5째C Accurate Programmable Digital Temperature Sensors with SPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com