công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC101S101CIMM bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện DAC101S101CIMM
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

DAC101S101CIMM bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button DAC101S101CIMM Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) DAC101S101CIMM Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
Typical Performance Characteristics f
SCLK = 30 MHz, TA = 25C, Input Code Range 12 to 1011,
unless otherwise stated
DNL at V
A = 3.0V
DNL at V
A = 5.0V
20154152
20154153
INL at V
A = 3.0V
INL at V
A = 5.0V
20154154
20154155
TUE at V
A = 3.0V
TUE at V
A = 5.0V
20154156
20154157
www.national.com
8


Số phần tương tự - DAC101S101CIMM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC101S101CIMM TI1-DAC101S101CIMM Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   DAC101S101 and DAC101S101Q-1 10-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter
DAC101S101CIMM/NOPB TI1-DAC101S101CIMM/NOPB Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   DAC101S101 and DAC101S101Q-1 10-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter
DAC101S101CIMMX/NOPB TI1-DAC101S101CIMMX/NOPB Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   DAC101S101 and DAC101S101Q-1 10-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC101S101CIMM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DAC104S085 NSC-DAC104S085 Datasheet
832Kb / 18P
   10-Bit Micro Power QUAD Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
logo
Texas Instruments
DAC104S085 TI-DAC104S085 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   10-Bit Micro Power QUAD Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
logo
National Semiconductor ...
DAC102S085 NSC-DAC102S085 Datasheet
821Kb / 18P
   10-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
logo
Texas Instruments
11696 TI-11696 Datasheet
913Kb / 19P
[Old version datasheet]   12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
logo
National Semiconductor ...
DAC121S101 NSC-DAC121S101 Datasheet
907Kb / 19P
   12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
DAC081S101 NSC-DAC081S101 Datasheet
899Kb / 19P
   8-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
logo
Texas Instruments
DAC102S085 TI1-DAC102S085_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DAC102S085 10-Bit Micro Power DUAL Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output
logo
National Semiconductor ...
DAC121S101QML NSC-DAC121S101QML_10 Datasheet
520Kb / 24P
   12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
DAC084S085 NSC-DAC084S085 Datasheet
832Kb / 18P
   8-Bit Micro Power QUAD Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
logo
Texas Instruments
DAC121S101QML TI1-DAC121S101QML_16 Datasheet
791Kb / 26P
[Old version datasheet]   DAC121S101QML 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter with Rail-to-Rail Output
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com