công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5360BTA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 1N5360BTA
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Refulators
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

1N5360BTA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  1N5360BTA Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 1N5360BTA Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Zener Voltage Regulator
IF
V
I
IR
IZT
VR
VZ
VF
1N5333B Series
http://onsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless
otherwise noted, VF = 1.2 V Max @ IF = 1.0 A for all types)
Symbol
Parameter
VZ
Reverse Zener Voltage @ IZT
IZT
Reverse Current
ZZT
Maximum Zener Impedance @ IZT
IZK
Reverse Current
ZZK
Maximum Zener Impedance @ IZK
IR
Reverse Leakage Current @ VR
VR
Breakdown Voltage
IF
Forward Current
VF
Forward Voltage @ IF
IR
Maximum Surge Current @ TA = 25°C
DVZ
Reverse Zener Voltage Change
IZM
Maximum DC Zener Current


Số phần tương tự - 1N5360BTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N5360B MICROSEMI-1N5360B Datasheet
157Kb / 3P
   Silicon 5 Watt Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N5360B MOTOROLA-1N5360B Datasheet
87Kb / 6P
   5 WATT ZENER REGULATOR DIODES 3.3-200 VOLTS
logo
ON Semiconductor
1N5360B ONSEMI-1N5360B Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
1N5360B ONSEMI-1N5360B Datasheet
82Kb / 8P
   5 Watt Surmetic TM 40 Zener Voltage Regulators
May, 2006 ??Rev. 7
logo
Pan Jit International I...
1N5360B PANJIT-1N5360B Datasheet
53Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N5360BTA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
1N5333G ONSEMI-1N5333G Datasheet
147Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
May, 2012 ??Rev. 14
1N53 ONSEMI-1N53 Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
May, 2012 ??Rev. 14
1N53 ONSEMI-1N53_13 Datasheet
135Kb / 7P
   5 Watt Surmetic 40 Zener Voltage Regulators
November, 2013 ??Rev. 15
1N5333B ONSEMI-1N5333B_06 Datasheet
82Kb / 8P
   5 Watt Surmetic TM 40 Zener Voltage Regulators
May, 2006 ??Rev. 7
logo
Boca Semiconductor Corp...
1N5333B BOCA-1N5333B Datasheet
428Kb / 5P
   5 Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
Motorola, Inc
1N5333A MOTOROLA-1N5333A Datasheet
195Kb / 4P
   5-Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5333B NJSEMI-1N5333B Datasheet
102Kb / 2P
   5 Watt Surmetic 40 Silicon Zener Diodes
logo
ON Semiconductor
P6KE6.8A ONSEMI-P6KE6.8A Datasheet
57Kb / 8P
   600 Watt Peak Power Surmetic-40 Zener Transient Voltage Suppressors
April, 2002 ??Rev. 5
MZP4729AG ONSEMI-MZP4729AG Datasheet
83Kb / 6P
   3 Watt DO-41 Surmetic 30 Zener Voltage Regulators
July, 2007 - Rev. 4
MZP4729A ONSEMI-MZP4729A Datasheet
57Kb / 8P
   3 Watt DO-41 Surmetic 30 Zener Voltage Regulators
February, 2002 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com