công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJ15015 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MJ15015
Giải thích chi tiết về linh kiện  COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MJ15015 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MJ15015 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJ15015 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJ15015 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJ15015 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MJ15015 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MJ15015 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
2N3055A MJ15015 MJ2955A MJ15016
3
Motorola Bipolar Power Transistor Device Data
Figure 2. DC Current Gain
200
0.2
IC, COLLECTOR CURRENT (AMP)
2
0.3 0.5 0.7
1
2
3
5
7
15
70
30
10
5
100
50
TJ = 150°C
25
°C
– 55
°C
VCE = 4.0 V
20
7
3
10
Figure 3. Collector Saturation Region
2.8
0.005
IB, BASE CURRENT (AMP)
0
0.01 0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
2
1.6
0.8
0.4
IC = 1 A
TJ = 25°C
4 A
2.4
1.2
8 A
3.5
0.2
IC, COLLECTOR CURRENT (AMP)
0.3
0.5 0.7
1
2
3
5
7
20
2.5
1.5
1
0.5
0
TC = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
Figure 4. “On” Voltages
3
2
10
VBE(on) @ VCE = 4 V
10
0.1
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
5.0
2.0
1.0
MJ2955A
MJ15016
Figure 5. Current–Gain — Bandwidth Product
2N3055A
MJ15015
Figure 6. Switching Times Test Circuit
(Circuit shown is for NPN)
+13 V
25
µs
0
–11 V
30
–5 V
1N6073
SCOPE
VCC
+ 30 V
7.5
tr, tf ≤ 10 ns
DUTY CYCLE = 1.0%
10
0.2
Figure 7. Turn–On Time
IC, COLLECTOR CURRENT (AMP)
7
5
3
2
1
0.7
0.5
0.1
0.3
0.5 0.7
1
2
3
7
15
VCC = 30 V
IC/IB = 10
TJ = 25°C
0.3
0.2
5
10
tr
td


Số phần tương tự - MJ15015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJ15015 MOSPEC-MJ15015 Datasheet
193Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(15A)
logo
Motorola, Inc
MJ15015 MOTOROLA-MJ15015 Datasheet
235Kb / 6P
   15 AMPERE COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS 60, 120 VOLTS 115, 180 WATTS
logo
Wing Shing Computer Com...
MJ15015 WINGS-MJ15015 Datasheet
188Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
Boca Semiconductor Corp...
MJ15015 BOCA-MJ15015 Datasheet
200Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON HIGH-POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MJ15015 ONSEMI-MJ15015 Datasheet
89Kb / 6P
   Complementary Silicon High-Power Transistors
April, 2006 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MJ15015

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
D44E MOTOROLA-D44E Datasheet
84Kb / 2P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
logo
STMicroelectronics
MJE172 STMICROELECTRONICS-MJE172_03 Datasheet
52Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
D44H ONSEMI-D44H_06 Datasheet
68Kb / 5P
   Complementary Silicon Power Transistors
February, 2006 ??Rev. 9
logo
STMicroelectronics
TIP31A STMICROELECTRONICS-TIP31A Datasheet
64Kb / 5P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP33B ONSEMI-TIP33B Datasheet
102Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
1996 REV 1
MJE4343 ONSEMI-MJE4343 Datasheet
142Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON
1998
MJF15030 ONSEMI-MJF15030 Datasheet
246Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
1995
logo
STMicroelectronics
BD235 STMICROELECTRONICS-BD235 Datasheet
75Kb / 5P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
BD241A STMICROELECTRONICS-BD241A Datasheet
66Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
June 1997
BD243B STMICROELECTRONICS-BD243B Datasheet
34Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
September 1999
logo
Motorola, Inc
TIP35A MOTOROLA-TIP35A Datasheet
157Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com