công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74AHCT3G04DP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
74AHCT3G04DP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
7 / 16 page 2003 Nov 06 7 Philips Semiconductors Product specification Inverter 74AHC3G04; 74AHCT3G04 Tamb = −40 to +125 °C VIH HIGH-level input voltage 2.0 1.5 −− V 3.0 2.1 −− V 5.5 3.85 −− V VIL LOW-level input voltage 2.0 −− 0.5 V 3.0 −− 0.9 V 5.5 −− 1.65 V VOH HIGH-level output voltage VI =VIH or VIL IO = −50 µA 2.0 1.9 −− V IO = −50 µA 3.0 2.9 −− V IO = −50 µA 4.5 4.4 −− V IO = −4.0 mA 3.0 2.40 −− V IO = −8.0 mA 4.5 3.70 −− V VOL LOW-level output voltage VI =VIH or VIL IO =50 µA 2.0 −− 0.1 V IO =50 µA 3.0 −− 0.1 V IO =50 µA 4.5 −− 0.1 V IO = 4.0 mA 3.0 −− 0.55 V IO = 8.0 mA 4.5 −− 0.55 V ILI input leakage current VI =VCC or GND 5.5 −− 2.0 µA ICC quiescent supply current VI =VCC or GND; IO = 0 5.5 −− 40 µA CI input capacitance −− − 10 pF SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT OTHER VCC (V) |
Số phần tương tự - 74AHCT3G04DP |
|
Mô tả tương tự - 74AHCT3G04DP |