công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH5805 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện MCH5805
Giải thích chi tiết về linh kiện  MCH5805
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

MCH5805 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  MCH5805 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device MCH5805 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
MCH5805
No.7125-1/5
No.
特長
・P チャネル MOS 形電界効果トランジスタ
(MCH3314)
とショットキバリアダイオード
(SB01-05)
1 パッケージに内蔵した複合タイプであり、高密度実装が可能である。
・[MOS] 1)
低オン抵抗。 2)
超高速スイッチング。 3)
4V 駆動。
・[SBD] 1)
逆回復時間が短い。 2)
低順電圧。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
[MOSFET 部]
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
−60
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流(DC)
ID
− 0.6
A
ドレイン電流(パルス)
IDP
PW ≦ 10
µs, duty cycle ≦ 1%
− 2.4
A
許容損失
PD
セラミック基板(900mm2 × 0.8mm)装着時 1unit
0.8
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 125
[SBD 部]
unit
繰り返しピーク逆電圧
VRRM
50
V
非繰り返しピーク
VRSM
50
V
逆サージ電圧
平均整流電流
IO
0.1
A
サージ電流
IFSM 50Hz 正弦波 1 サイクル
2
A
接合部温度
Tj
− 55 ∼+ 125
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 125
単体品名表示:QE
電気的接続図 (Top view)
MCH5805
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
N7125
注文コード No. N7125
MOSFET : P チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
SBD : ショットキバリアダイオード
DC / DC コンバータ用
N1501
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
1 : Gate
2 : Source
3 : Anode
4 : Cathode
5 : Drain
SANYO : MCPH5
外形図 2195
(unit : mm)
2.0
0.65
0.3
0.15
1
32
4
5
12
3
54
N1501 TS IM ◎佐藤 TA-3399
54
12
3
1 : Gate
2 : Source
3 : Anode
4 : Cathode
5 : Drain


Số phần tương tự - MCH5805

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5801 SANYO-MCH5801 Datasheet
39Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5802 SANYO-MCH5802 Datasheet
48Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5803 SANYO-MCH5803 Datasheet
48Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5804 SANYO-MCH5804 Datasheet
37Kb / 5P
   DC / DC Converter Applications
MCH5809 SANYO-MCH5809 Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel Silicon MOSFET DC / DC Converter Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5