công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9575-55A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9575-55A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS logic level FET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9575-55A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - NXP Semiconductors

  BUK9575-55A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK9575-55A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
BUK9575-55A; BUK9675-55A
TrenchMOS™ logic level FET
Rev. 01 — 9 February 2001
Product specification
c
c
1.
Description
N-channel enhancement mode field-effect power transistor in a plastic package using
TrenchMOS™ technology, featuring very low on-state resistance.
Product availability:
BUK9575-55A in SOT78 (TO-220AB)
BUK9675-55A in SOT404 (D 2-PAK).
2.
Features
s TrenchMOS™ technology
s Q101 compliant
s 175
°C rated
s Logic level compatible.
3.
Applications
s Automotive and general purpose power switching:
x 12 V and 24 V loads
x Motors, lamps and solenoids.
4.
Pinning information
Table 1:
Pinning - SOT78 and SOT404, simplified outline and symbol
Pin
Description
Simplified outline
Symbol
1
gate (g)
SOT78 (TO-220AB)
SOT404 (D2-PAK)
2
drain (d)
3
source (s)
mb
mounting base;
connected to drain (d)
MBK106
12
mb
3
13
2
MBK116
mb
s
d
g
MBB076


Số phần tương tự - BUK9575-55A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9575-55A ISC-BUK9575-55A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9575-55A NEXPERIA-BUK9575-55A Datasheet
338Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 2 - 8 February 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK9575-55A PHILIPS-BUK9575-55A_15 Datasheet
224Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 2-8 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK9575-55A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PHP101NQ03LT PHILIPS-PHP101NQ03LT Datasheet
279Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-25 February 2003
PHP82NQ03LT PHILIPS-PHP82NQ03LT Datasheet
274Kb / 14P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 01-28 March 2002
BUK98180-100A PHILIPS-BUK98180-100A Datasheet
296Kb / 13P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 02-18 May 2001
SI4884 PHILIPS-SI4884 Datasheet
89Kb / 12P
   TrenchMOS??logic level FET
Rev. 02-12 April 2002
PI4884 PHILIPS-PI4884 Datasheet
97Kb / 12P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 02-12 April 2002
BUK9226-75A PHILIPS-BUK9226-75A Datasheet
290Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-10 October 2000
BUK953R2-40B NXP-BUK953R2-40B Datasheet
331Kb / 16P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 04-14 November 2003
BUK9240-100A NXP-BUK9240-100A Datasheet
315Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-03 October 2000
BUK9518-55A PHILIPS-BUK9518-55A Datasheet
333Kb / 14P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 01-27 August 2001
BUK92150-55A PHILIPS-BUK92150-55A Datasheet
273Kb / 13P
   TrenchMOS logic level FET
Rev. 03-30 May 2002
logo
List of Unclassifed Man...
BUK9E06-55A ETC-BUK9E06-55A Datasheet
115Kb / 16P
   TrenchMOS logic level FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com