công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD5NM60 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD5NM60
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 650V Tjmax-0.9ohm-8A TO-220/FP/D/IPAK/D2PAK STripFET II MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD5NM60 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD5NM60 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD5NM60 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
STP8NM60 - STP8NM60FP - STD5NM60 - STD5NM60-1- STB8NM60
8/16
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.15
1.70
0.045
0.066
c
0.49
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.60
0.620
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F
1.23
1.32
0.048
0.052
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L
13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L30
28.90
1.137
øP
3.75
3.85
0.147
0.151
Q
2.65
2.95
0.104
0.116
TO-220 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STD5NM60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD5NM60 STMICROELECTRONICS-STD5NM60 Datasheet
45Kb / 6P
   N-CHANNEL 600V - 0.8ohm - 5A DPAK MDmesh Power MOSFET
STD5NM60 STMICROELECTRONICS-STD5NM60 Datasheet
603Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 0.9ohm - 8A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK MDmesh??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STD5NM60 ISC-STD5NM60 Datasheet
323Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STD5NM60 STMICROELECTRONICS-STD5NM60 Datasheet
558Kb / 18P
   N-channel 650 V@Tjmax, 0.9 Ω, 8 A MDmesh™ Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, DPAK, IPAK
Rev 17 October 2008
STD5NM60-1 STMICROELECTRONICS-STD5NM60-1 Datasheet
603Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 0.9ohm - 8A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK MDmesh??Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD5NM60

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP11NM60 STMICROELECTRONICS-STP11NM60_07 Datasheet
364Kb / 16P
   N-channel 650V TJmax - 0.4OHM - 11A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK MDmesh Power MOSFET
STB80NF55-06 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-06 Datasheet
533Kb / 7P
   N-channel 55V - 0.005 - 80A - TO-220 /FP - I2PAK - D2PAK STripFET II Power MOSFET
STB80NF55-06 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-06_06 Datasheet
449Kb / 17P
   N-channel 55V - 0.005 - 80A - TO-220 /FP - I2PAK - D2PAK STripFET II Power MOSFET
STP8NM60 STMICROELECTRONICS-STP8NM60 Datasheet
603Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 0.9ohm - 8A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK MDmesh??Power MOSFET
STP5NK60Z STMICROELECTRONICS-STP5NK60Z_05 Datasheet
494Kb / 14P
   N-CHANNEL 650V @Tjmax - 1.2廓 - 5A TO-220/FP/DPAK Zener-Protected SuperMESH??MOSFET
STP45NF06L STMICROELECTRONICS-STP45NF06L Datasheet
441Kb / 10P
   N-CHANNEL 60V - 0.022ohm - 38A TO-220 / D2PAK STripFET??II POWER MOSFET
STP80NF55L-08 STMICROELECTRONICS-STP80NF55L-08 Datasheet
320Kb / 8P
   N-CHANNEL 55V - 0.0065ohm - 80A - TO-220/D2PAK STripFET??II POWER MOSFET
STP60NF10 STMICROELECTRONICS-STP60NF10 Datasheet
227Kb / 10P
   N-CHANNEL 100V - 0.019ohm - 80A D2PAK/TO-220 STripFET II POWER MOSFET
STP55NF06L STMICROELECTRONICS-STP55NF06L Datasheet
454Kb / 12P
   N-CHANNEL 60V - 0.014ohm - 55A TO-220/FP/D2PAK/I2PAK STripFET?줚I POWER MOSFET
STB9NK90Z STMICROELECTRONICS-STB9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com