công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LCX032ANB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Sony Corporation

tên linh kiện LCX032ANB
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONY [Sony Corporation]
Trang chủ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX032ANB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Sony Corporation

Back Button LCX032ANB Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 11Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 12Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 13Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 14Page - Sony Corporation LCX032ANB Datasheet HTML 15Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
– 11 –
LCX032ANB
Electro-optical Characteristics
(Ta = 25°C, NTSC mode)
Item
Contrast
ratio
VDD = 12.0V
Vsig = 6.0 ± 4.0V
60°C
25°C
60°C
X
Y
X
Y
X
Y
25°C
60°C
25°C
60°C
25°C
60°C
R vs. G
B vs. G
0°C
25°C
0°C
25°C
60°C
60 min.
CR4.060
CR4.025
T
Rx
Ry
Gx
Gy
Bx
By
V90-25
V90-60
V50-25
V50-60
V10-25
V10-60
V50RG
V50BG
ton0
ton25
toff0
toff25
F
YT60
70
70
3.8
0.580
0.300
0.250
0.550
0.105
0.070
1.1
1.0
1.5
1.5
2.2
2.1
200
200
4.8
0.620
0.340
0.290
0.590
0.140
0.110
1.6
1.5
2.0
1.9
2.5
2.4
–0.10
0.10
30
20
65
20
0.660
0.380
0.330
0.630
0.175
0.150
2.2
2.1
2.5
2.5
3.2
3.1
–0.25
0.45
100
40
150
60
–40
20
1
2
3
4
5
6
7
8
%
CIE
standards
V
V
ms
dB
s
Optical transmittance
Chromaticity
R
G
B
V90
V50
V10
ON time
OFF time
V-T
characteristics
Half tone color reproduction
range
Response time
Flicker
Image retention time
Symbol
Measurement
method
Min
Typ.
Max.
Unit


Số phần tương tự - LCX032ANB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

Mô tả tương tự - LCX032ANB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sony Corporation
LCX033AKB SONY-LCX033AKB Datasheet
260Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033AK SONY-LCX033AK Datasheet
277Kb / 23P
   1.1cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX033ANB SONY-LCX033ANB Datasheet
189Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AK SONY-LCX032AK Datasheet
279Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX032AKB SONY-LCX032AKB Datasheet
264Kb / 23P
   1.4cm (0.44 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
ACX302AK SONY-ACX302AK Datasheet
365Kb / 24P
   8.80cm (3.5 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
ACX306AK SONY-ACX306AK Datasheet
381Kb / 23P
   3.86cm (1.5 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com