công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD2NB60-1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD2NB60-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 600V - 3.3OHM - 2.6A DPAK/IPAK PowerMESHTM MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD2NB60-1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STD2NB60-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD2NB60-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
STD2NB60/STD2NB60-1
10/11
REVISION HISTORY
Table 14. Revision History
Date
Revision
Description of Changes
March-1998
1
First Issue
14-Apr-2004
2
Stylesheet update. No content change.


Số phần tương tự - STD2NB60-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NB60 STMICROELECTRONICS-STD2NB60 Datasheet
291Kb / 9P
   N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE PowerMESH MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD2NB60T4 VBSEMI-STD2NB60T4 Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD2NB60-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD2NC60 STMICROELECTRONICS-STD2NC60 Datasheet
283Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 3.3ohm - 2A DPAK / IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STP3NK60Z STMICROELECTRONICS-STP3NK60Z Datasheet
755Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 3.3ohm - 2.4A TO-220/FP/D2PAK/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STD1NB60 STMICROELECTRONICS-STD1NB60 Datasheet
66Kb / 6P
   N - CHANNEL 600V - 7.4ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH MOSFET
STD1NC60 STMICROELECTRONICS-STD1NC60 Datasheet
280Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 7ohm - 1.4A - DPAK/IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD1LNC60 STMICROELECTRONICS-STD1LNC60 Datasheet
274Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 12ohm - 1A - IPAK/DPAK PowerMESH?줚I MOSFET
STD3NC60 STMICROELECTRONICS-STD3NC60 Datasheet
460Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 1.8ohm - 3.2A DPAK / IPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD1HNC60 STMICROELECTRONICS-STD1HNC60 Datasheet
268Kb / 9P
   N-CHANNEL 600V - 4ohm - 2A - IPAK/DPAK PowerMesh?줚I MOSFET
STD2NM60 STMICROELECTRONICS-STD2NM60 Datasheet
474Kb / 10P
   N-CHANNEL 600V - 2.8ohm - 2A DPAK/IPAK Zener-Protected MDmesh?줡ower MOSFET
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60 Datasheet
748Kb / 13P
   N-CHANNEL 600V - 8 - 1A DPAK / IPAK / TO-92 SuperMESH Power MOSFET
STB3NC60 STMICROELECTRONICS-STB3NC60 Datasheet
94Kb / 9P
   N - CHANNEL 600V - 3.3ohm- 3A - D2PAK/I2PAK PowerMESHII MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com