công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC7447RX600NB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC7447RX600NB
Giải thích chi tiết về linh kiện  PPC7457RX1000NB
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC7447RX600NB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc

  MC7447RX600NB Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC7447RX600NB Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2
MPC7457 Part Number Specification for the MPC74x7RXnnnnNx Series
MOTOROLA
Part numbers addressed in this document are listed in Table A.
Table A. Part Numbers Addressed by this Data Sheet
Motorola
Part Number
Operating Conditions
Significant Differences from
Hardware Specification
CPU
Frequency
(MHz)
VDD
Tj
(°C)
PPC7457RX1000NB
1000
1.1 V ± 50 mV
0 to 105
Modified core frequency and voltage to reduce
power consumption, modified processor bus AC
timing.
PPC7447RX1000NB
MC7447RX1000NB
PPC7457RX867NB
867
PPC7447RX867NB
MC7447RX867NB
PPC7457RX733NB
733
MC7447RX733NB
PPC7457RX600NB
600
MC7447RX600NB
Note: The P prefix in a Motorola part number designates a “Pilot Production Prototype” as defined by Motorola SOP
3-13. These parts have only preliminary reliability and characterization data. Before pilot production prototypes may
be shipped, written authorization from the customer must be on file in the applicable sales office acknowledging the
qualification status and the fact that product changes may still occur while shipping pilot production prototypes.
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC7447RX600NB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC7447RX600NB NXP-MC7447RX600NB Datasheet
457Kb / 12P
   MPC7457 Hardware Specification Addendum for the MPC74n7RXnnnnNx Series
Rev. 3, 01/2005
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com