công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74HC14D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74HC14D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex inverting Schmitt trigger
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74HC14D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  74HC14D Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74HC14D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
2003 Oct 30
5
Philips Semiconductors
Product specification
Hex inverting Schmitt trigger
74HC14; 74HCT14
handbook, halfpage
MNA842
1A
1Y
1
2
2A
2Y
3
4
3A
3Y
5
6
4A
4Y
9
8
5A
5Y
11
10
6A
6Y
13
12
Fig.5 Functional diagram.
handbook, halfpage
MNA843
A
Y
Fig.6 Logic diagram (one Schmitt trigger).


Số phần tương tự - 74HC14D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC14D NXP-74HC14D Datasheet
167Kb / 21P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 6-19 September 2012
74HC14D NXP-74HC14D Datasheet
167Kb / 21P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 6-19 September 2012
logo
Toshiba Semiconductor
74HC14D TOSHIBA-74HC14D Datasheet
160Kb / 8P
   CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC14D NEXPERIA-74HC14D Datasheet
268Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 9 - 13 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74HC14D-Q100 PHILIPS-74HC14D-Q100 Datasheet
179Kb / 21P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4-19 April 2013
More results

Mô tả tương tự - 74HC14D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVC14 PHILIPS-74ALVC14 Datasheet
92Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 03-15 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HC14 FAIRCHILD-MM74HC14 Datasheet
91Kb / 8P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14 Datasheet
87Kb / 6P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
logo
NXP Semiconductors
74AHC14 PHILIPS-74AHC14 Datasheet
103Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
1999 Sep 27
74AHC14D-T NXP-74AHC14D-T Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
74AHC_AHCT14 PHILIPS-74AHC_AHCT14_15 Datasheet
123Kb / 16P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 05-4 May 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC14-Q100 NEXPERIA-74HC14-Q100 Datasheet
271Kb / 17P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 7 - 13 August 2021
74LV14 NEXPERIA-74LV14 Datasheet
259Kb / 15P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 9 - 14 September 2021
74LV14A NEXPERIA-74LV14A Datasheet
239Kb / 13P
   Hex inverting Schmitt trigger
Rev. 4 - 29 April 2021
logo
Fairchild Semiconductor
MM74HCT14 FAIRCHILD-MM74HCT14_05 Datasheet
94Kb / 7P
   Hex Inverting Schmitt Trigger
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com