công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6N883B-600 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

tên linh kiện 6N883B-600
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Trang chủ  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

6N883B-600 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

  6N883B-600 Datasheet HTML 1Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 2Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 3Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 4Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 5Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 6Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) 6N883B-600 Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4
Outline Drawings (continued)
16 Pin Flat Pack, 4 Channels
20 Terminal LCCC Surface Mount, 2 Channels
8 Pin DIP Through Hole, 1 and 2 Channel
8.13 (0.320)
MAX.
5.23
(0.206)
MAX.
2.29 (0.090)
MAX.
7.24 (0.285)
6.99 (0.275)
1.27 (0.050)
REF.
0.46 (0.018)
0.36 (0.014)
11.13 (0.438)
10.72 (0.422)
2.85 (0.112)
MAX.
0.89 (0.035)
0.69 (0.027)
0.31 (0.012)
0.23 (0.009)
0.88 (0.0345)
MIN.
9.02 (0.355)
8.76 (0.345)
NOTE: DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
8.70 (0.342)
9.10 (0.358)
4.95 (0.195)
5.21 (0.205)
1.78 (0.070)
2.03 (0.080)
1.02 (0.040) (3 PLCS)
4.95 (0.195)
5.21 (0.205)
8.70 (0.342)
9.10 (0.358)
1.78 (0.070)
2.03 (0.080)
0.51 (0.020)
0.64
(0.025)
(20 PLCS)
1.52 (0.060)
2.03 (0.080)
METALIZED
CASTILLATIONS (20 PLCS)
2.16 (0.085)
TERMINAL 1 IDENTIFIER
NOTE: DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).
SOLDER THICKNESS 0.127 (0.005) MAX.
1.14 (0.045)
1.40 (0.055)
3.81 (0.150)
MIN.
4.32 (0.170)
MAX.
9.40 (0.370)
9.91 (0.390)
0.51 (0.020)
MAX.
2.29 (0.090)
2.79 (0.110)
0.51 (0.020)
MIN.
0.76 (0.030)
1.27 (0.050)
8.13 (0.320)
MAX.
7.36 (0.290)
7.87 (0.310)
0.20 (0.008)
0.33 (0.013)
7.16 (0.282)
7.57 (0.298)
NOTE: DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES).


Số phần tương tự - 6N883B-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
6N883B HP-6N883B Datasheet
259Kb / 12P
   Hermetically Sealed, High Speed, High CMR, Logic Gate Optocouplers
More results

Mô tả tương tự - 6N883B-600

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
6N140A-883B AVAGO-6N140A-883B Datasheet
206Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
6N140A BOARDCOM-6N140A Datasheet
1Mb / 14P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
6N140A AVAGO-6N140A Datasheet
206Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
HCPL-5731 AVAGO-HCPL-5731 Datasheet
206Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
ACPL-570XL BOARDCOM-ACPL-570XL Datasheet
956Kb / 13P
   Hermetically Sealed 3.3V, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ACPL-5730L AVAGO-ACPL-5730L Datasheet
169Kb / 11P
   Hermetically Sealed 3.3V, Low IF, Wide VCC, High Gain Optocouplers
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-520X HP-HCPL-520X Datasheet
294Kb / 12P
   Hermetically Sealed, Low IF, Wide VCC, Logic Gate Optocouplers
logo
Broadcom Corporation.
HCPL-520X BOARDCOM-HCPL-520X Datasheet
1Mb / 15P
   Hermetically Sealed Low IF, Wide VCC, Logic Gate Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-520X AVAGO-HCPL-520X Datasheet
367Kb / 14P
   Hermetically Sealed Low IF, Wide VCC, Logic Gate Optocouplers
HCPL-2211-300E AVAGO-HCPL-2211-300E Datasheet
389Kb / 18P
   Very High CMR, Wide VCC Logic Gate Optocouplers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com