công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A5017PWR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3A5017PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-OHM DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3A5017PWR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TS3A5017PWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3A5017PWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
TS3A5017
14 W DUAL SP4T ANALOG SWITCH
3.3V/2.5V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SCDS188 – JANUARY 2005
www.ti.com
7
TYPICAL PERFORMANCE
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
123
4
Figure 1. ron vs VCOM
V+ = 2.5 V
VCOM (V)
V+ = 3.3 V
TA = 25_C
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Figure 2. ron vs VCOM (V+ = 3.3 V)
VCOM (V)
85
5C
25
5C
–40
5C
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
85
5C
25
5C
–40
5C
Figure 3. ron vs VCOM (V+ = 5 V)
VCOM (V)
0
10
20
30
40
TA (°C)
Figure 4. Leakage Current vs Temperature
(V+ = 5.5 V)
ICOM(OFF)
INO(ON)
INO(OFF)
INC(OFF)
ICOM(ON)
INC(ON)
−40
25
85
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Figure 5. Charge-Injection (QC) vs VCOM
VCOM (V)
V+ = 2.5 V
V+ = 3.3 V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
V+ (V)
Figure 6. tON and tOFF vs Supply Voltage
tON
tOFF


Số phần tương tự - TS3A5017PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A5017PWR TI-TS3A5017PWR Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017PWR TI1-TS3A5017PWR Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017PWRE4 TI-TS3A5017PWRE4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017PWRE4 TI1-TS3A5017PWRE4 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017PWRG4 TI-TS3A5017PWRG4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS3A5017PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A5017 TI-TS3A5017_10 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017 TI1-TS3A5017_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   DUAL SP4T ANALOG SWITCH 3.3-V/2.5-V DUAL 4:1 ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A5017 TI-TS3A5017_15 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   TS3A5017 Dual SP4T Analog Switch / Multiplexer / Demultiplexer
TS5A23159 TI-TS5A23159 Datasheet
386Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23160 TI-TS5A23160 Datasheet
276Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.9-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3153 TI-TS5A3153 Datasheet
277Kb / 21P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI-TS5A3159A Datasheet
514Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3160 TI-TS5A3160 Datasheet
395Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI-TS5A4624 Datasheet
329Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI-TS5A23159_10 Datasheet
702Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com