công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5206 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5206
Giải thích chi tiết về linh kiện  256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5206 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5206 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5206 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
REV. B
AD5200/AD5201
–7–
CODE – Decimal
224
–0.2
–0.1
0.0
0.1
0.3
192
160
128
96
64
32
0
256
–0.3
VDD = +2.7V, VSS = –2.7V
VDD = 5.5V, VSS = 0V
VDD = 2.7V, VSS = 0V
0.2
–0.4
–0.5
TPC 7. AD5200 10 k
Ω INL vs. Code
CODE – Decimal
28
0.005
0.010
0.020
24
20
16
12
8
4
032
0.000
VDD = +2.7V, VSS = –2.7V
VDD = 5.5V, VSS = 0V
VDD = 2.7V, VSS = 0V
0.015
–0.005
–0.010
TPC 8. AD5201 10 k
Ω INL vs. Code
VIH – V
0.01
0.1
10
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.001
1.0
IDD @ VDD/VSS = 5V/0V
IDD @ VDD/VSS = 3V/0V
IDD @ VDD/VSS = 2.5V
ISS @ VDD/VSS = 2.5V
TPC 9. Supply Current vs. Logic Input Voltage
TEMPERATURE – C
20
–40
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
–20
0
20
40
60
80
100
VIL = VSS
VIH = VDD
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
TPC 10. Supply Current vs. Temperature
TEMPERATURE – C
14
–40
12
10
8
6
4
2
0
–2
–20
0
20
40
60
80
100
VDD = 5.5V
TPC 11. Shutdown Current vs. Temperature
VSUPPLY – V
160
06
140
120
100
80
60
40
20
0
5
4
3
2
1
VDD = 2.7V
VDD = 5.5V
SEE TEST CIRCUIT 13
TA = 25 C
TPC 12. Wiper ON Resistance vs. V SUPPLY


Số phần tương tự - AD5206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5206 AD-AD5206 Datasheet
173Kb / 11P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. 0
AD5206 AD-AD5206 Datasheet
664Kb / 16P
   2-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
REV. 0
AD5206 AD-AD5206 Datasheet
268Kb / 20P
   8-Bit Dual Nonvolatile Memory Digital Potentiometer
REV. 0
AD5206 AD-AD5206 Datasheet
371Kb / 20P
   4-/6-Channel Digital Potentiometers
REV. C
logo
Elite Semiconductor Mem...
AD52060 ESMT-AD52060 Datasheet
704Kb / 23P
   2x20W Stereo Class-D Audio Amplifier with Power Limit
Revision: 1.5
More results

Mô tả tương tự - AD5206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5200BRM50 AD-AD5200BRM50 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5200BRM10 AD-AD5200BRM10 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5200 AD-AD5200_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5201 AD-AD5201_15 Datasheet
1Mb / 15P
   256-Position and 33-Position Digital Potentiometers
REV. D
AD5292BRUZ-100 AD-AD5292BRUZ-100 Datasheet
1Mb / 32P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
REV. D
AD5291 AD-AD5291_14 Datasheet
1,019Kb / 30P
   256-/1024-Position, Digital Potentiometers
AD5241BR10 AD-AD5241BR10 Datasheet
394Kb / 16P
   I2C Compatible 256-Position Digital Potentiometers
REV. B
AD5241 AD-AD5241_09 Datasheet
550Kb / 20P
   I2C-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5241 AD-AD5241_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
AD5242 AD-AD5242_15 Datasheet
550Kb / 20P
   IC-Compatible, 256-Position Digital Potentiometers
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com