công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A3154YZAR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A3154YZAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.9-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A3154YZAR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  TS5A3154YZAR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A3154YZAR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
TS5A3154
0.9 W SPDT ANALOG SWITCH
5V/3.3V SINGLECHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
SCDS191 − MARCH 2005
www.ti.com
2
ORDERING INFORMATION
TA
PACKAGE(1)
ORDERABLE PART NUMBER
TOP-SIDE MARKING(2)
TA
PACKAGE(1)
ORDERABLE PART NUMBER
TOP-SIDE MARKING(2)
NanoStar
 − WCSP (DSBGA)
0.17−mm Small Bump − YEA
TS5A3154YEAR
NanoFree
 − WCSP (DSBGA)
0.17-mm Small Bump − YZA (Pb-free)
Tape and reel
TS5A3154YZAR
−40
°C to 85°C
NanoStar
 − WCSP (DSBGA)
0.23-mm Large Bump − YEP
Tape and reel
TS5A3154YEPR
NanoFree
 − WCSP (DSBGA)
0.23-mm Large Bump − YZP (Pb-free)
TS5A3154YZPR
SSOP − DCT (Pb-free)
Tape
TS5A3154DCTRE6
JCF___
DCU (Pb-free)
Tape and reel
TS5A3154DCURE6
JCF___, ____
(1) Package drawings, standard packing quantities, thermal data, symbolization, and PCB design guidelines are available at www.ti.com/sc/package.
(2) DBV/DCK: The actual top-side marking has one additional character that designates the assembly/test site.
YEP/YZP: The actual top-side marking has three preceding characters to denote year, month, and sequence code, and one following character
to designate the assembly/test site. Pin 1 identifier indicates solder-bump composition (1 = SnPb,
= Pb-free).


Số phần tương tự - TS5A3154YZAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A3154YZPR TI-TS5A3154YZPR Datasheet
781Kb / 26P
[Old version datasheet]   5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154YZPR TI1-TS5A3154YZPR Datasheet
963Kb / 29P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS5A3154YZAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23160 TI-TS5A23160_09 Datasheet
543Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23160 TI1-TS5A23160_14 Datasheet
528Kb / 26P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI1-TS5A3154_14 Datasheet
963Kb / 29P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI-TS5A3154_15 Datasheet
913Kb / 28P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI1-TS5A4624_14 Datasheet
901Kb / 29P
[Old version datasheet]   1-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI-TS5A4624_09 Datasheet
598Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A4624 TI-TS5A4624_15 Datasheet
859Kb / 28P
[Old version datasheet]   1-W SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23160 TI-TS5A23160 Datasheet
276Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.9-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI-TS5A3159A Datasheet
514Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3160 TI-TS5A3160 Datasheet
395Kb / 24P
[Old version datasheet]   1-ohm SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com