công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC104S1-A1 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện LC104S1-A1
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRELIMINARY SPECIFICATION
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

LC104S1-A1 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button LC104S1-A1 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers LC104S1-A1 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
Page 10 / 28
SPECIFICATION
Liquid Crystal Display LC104S1-A1
3-3. Signal Timing Specifications
This is the signal timing required at the input of the LVDS Transmitter. All of the interface signal timing
should be satisfied with the following specifications for it’s proper operation.
Table 6. Timing Table
ITEM
SYMBOL
MIN
TYP.
MAX.
UNIT
NOTES
t
CLK
25
26
27
ns
Period
Dclk
Hsync
t
HP
990
1024
1100
Period
t
CLK
t
WH
12
-
120
Width
t
VP
606
625
730
Period
f
V
60
60
60
Frequency
t
HP
Hz
t
WV
1
-
24
Width
t
HP
Vsync
t
CLK
t
HP
t
HV
800
800
800
Horizontal Valid
t
HBP
30
-
-
Horizontal Back Porch
t
HFP
30
-
-
Horizontal Front Porch
-
72
~
t
HP - tHV
Horizontal Blank
DE
(Data
Enable)
t
VV
600
600
600
Vertical Valid
t
VBP
2
-
-
Vertical Back Porch
t
VFP
3
-
-
Vertical Front Porch
-
6
~
t
VP - tVV
Vertical Blank
t
WH + tHBP + tHFP
t
WV + tVBP + tVFP
38.5MHZ
Alpha Point Ltd.
Vernissakatu 8A
01300 Vantaa, Finland
Tel.: +358-9-34 64 34 1
Fax: +358-9-34 64 34 2
http://www.alpha.fi


Số phần tương tự - LC104S1-A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
LC104 SUMIDA-LC104 Datasheet
115Kb / 1P
   General Power Transformer
LC104B SUMIDA-LC104B Datasheet
118Kb / 1P
   General Power Transformer
logo
Cornell Dubilier Electr...
LC104M CDE-LC104M Datasheet
142Kb / 1P
   EIA Class 3, Semiconductor Type Reduced Titanite Disc Ceramic Capacitors
logo
Littelfuse
LC104R2K LITTELFUSE-LC104R2K Datasheet
194Kb / 2P
   LC Series Miniature Thermistors
Revised: March 23, 2021
More results

Mô tả tương tự - LC104S1-A1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vectron International, ...
TFS43A VECTRON-TFS43A Datasheet
68Kb / 5P
   Preliminary Specification
TFS85F VECTRON-TFS85F Datasheet
127Kb / 5P
   Preliminary specification
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LMT070DNDFWD TOPWAY-LMT070DNDFWD Datasheet
1Mb / 21P
   Preliminary Specification
LMT040DNPFWD TOPWAY-LMT040DNPFWD Datasheet
1Mb / 23P
   Preliminary Specification
logo
Vectron International, ...
TFS400K VECTRON-TFS400K Datasheet
156Kb / 5P
   Preliminary Specification
TFS525 VECTRON-TFS525 Datasheet
73Kb / 5P
   Preliminary specification
TFS238A VECTRON-TFS238A Datasheet
113Kb / 5P
   Preliminary Specification
TFS868B VECTRON-TFS868B Datasheet
72Kb / 5P
   Preliminary specification
TFS1960 VECTRON-TFS1960 Datasheet
74Kb / 5P
   Preliminary Specification
TFS100C VECTRON-TFS100C Datasheet
39Kb / 5P
   Preliminary Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com