công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD1283 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intel Corporation

tên linh kiện CD1283
Giải thích chi tiết về linh kiện  IEEE 1284-Compatible Parallel Interface
Download  94 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

CD1283 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intel Corporation

Back Button CD1283 Datasheet HTML 7Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 8Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 9Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 10Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 11Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 12Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 13Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 14Page - Intel Corporation CD1283 Datasheet HTML 15Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 94 page
background image
IEEE 1284-Compatible Parallel Interface — CD1283
Datasheet
11
2.0
Conventions
Abbreviations
The use of ‘tbd’ indicates values that are ‘to be determined’, ‘n/a’ designates ‘not available’, and
‘N/C’ indicates a pin that is a ‘no connect’.
Acronyms
Symbol
Units of Measure
°C
degree Celsius
Hz
hertz (cycles per second)
Kbyte
kilobyte (1,024 bytes)
kHz
kilohertz
k
kilohm
Mbyte
megabyte (1,048,576 bytes)
MHz
megahertz (1,000 kilohertz)
µFmicrofarad
µs
microsecond (1,000 nanoseconds)
mA
milliampere
ms
millisecond (1,000 microseconds)
ns
nanosecond
pV
picovolt
Acronym
Definition
AC
alternating current
BIOS
basic input/output system
CISC
complex instruction set computer
CMOS
complementary metal-oxide semiconductor
DC
direct current
DMA
direct-memory access
DRAM
dynamic random-access memory
ECP
extended capibilities port
EPP
enhanced parallel port
FIFO
first in/first out
GPIO
general-purpose IO
HCMOS
high-performance complementary metal-oxide
semiconductor
HDLC
high-level data link control


Số phần tương tự - CD1283

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
CD1284 INTEL-CD1284 Datasheet
2Mb / 176P
   IEEE 1284-Compatible Parallel Interface Controller with Two High-Speed Asynchronous Serial Ports
More results

Mô tả tương tự - CD1283

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intel Corporation
CD1284 INTEL-CD1284 Datasheet
2Mb / 176P
   IEEE 1284-Compatible Parallel Interface Controller with Two High-Speed Asynchronous Serial Ports
logo
Fairchild Semiconductor
AN-5010 FAIRCHILD-AN-5010 Datasheet
220Kb / 10P
   IEEE 1284 Interface Design Solutions
logo
IOGEAR
GUC1284B IOGEAR-GUC1284B Datasheet
129Kb / 2P
   USB to Parallel IEEE 1284 Printer Adapter
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT1284 FAIRCHILD-74ACT1284 Datasheet
226Kb / 7P
   IEEE 1284 Transceiver
74VHC161284 FAIRCHILD-74VHC161284 Datasheet
205Kb / 11P
   IEEE 1284 Transceiver
logo
California Micro Device...
PACSZ1284 CALMIRCO-PACSZ1284_06 Datasheet
199Kb / 7P
   IEEE 1284 Parallel Port ESD/EMI/Termination Network
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT1284 FAIRCHILD-74ACT1284_00 Datasheet
265Kb / 7P
   IEEE 1284 Transceiver
logo
California Micro Device...
PACZIG1284 CALMIRCO-PACZIG1284 Datasheet
350Kb / 8P
   IEEE 1284 Parallel Port ESD/EMI/Eermination network
logo
ON Semiconductor
PACSZ1284 ONSEMI-PACSZ1284 Datasheet
434Kb / 11P
   IEEE 1284 Parallel Port ESD/EMI/Termination Network
May 2010 Rev. 3
logo
Tripp Lite. All Rights ...
B170-002-R TRIPPLITE-B170-002-R Datasheet
495Kb / 2P
   2-Port IEEE-1284 Parallel Printer Auto Sharing Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com