công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC68HC705V12CFN bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC68HC705V12CFN
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Motorola microcontroller
Download  248 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC68HC705V12CFN bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MC68HC705V12CFN Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 248 page
background image
Table of Contents
MC68HC705V12 Rev. 3.0
Advance Information
MOTOROLA
Table of Contents
11
13.3
Analog Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
13.3.1
Ratiometric Conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
13.3.2
VREFH and VREFL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
13.3.3
Accuracy and Precision. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
13.3.4
Conversion Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
13.4
Digital Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
13.4.1
Conversion Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
13.4.2
Internal and Master Oscillators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
13.4.3
Multi-Channel Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
13.5
A/D Status and Control Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
13.6
A/D Data Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
13.7
A/D during Wait Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
13.8
A/D during Stop Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Section 14. Byte Data Link Controller – Digital (BDLC–D)
14.1
Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
14.2
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
14.3
Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
14.4
Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
14.4.1
BDLC Operating Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
14.4.1.1
Power Off Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
14.4.1.2
Reset Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
14.4.1.3
Run Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
14.4.1.4
BDLC Wait Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
14.4.1.5
BDLC Stop Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
14.4.1.6
Digital Loopback Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
14.4.1.7
Analog Loopback Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
14.5
BDLC MUX Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
14.5.1
Rx Digital Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
14.5.1.1
Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
14.5.1.2
Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
14.5.2
J1850 Frame Format. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
14.5.3
J1850 VPW Symbols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
14.5.4
J1850 VPW Valid/Invalid Bits and Symbols . . . . . . . . . . .154


Số phần tương tự - MC68HC705V12CFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC68HC705V8 NXP-MC68HC705V8 Datasheet
1Mb / 172P
   The Motorola MC68HC705V8 microcontroller is a custom HC05 based MCU featuring a Message Data Link Controller (MDLC) module and on-chip power regulation.
REV 2.1
More results

Mô tả tương tự - MC68HC705V12CFN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
68HC805P18 NXP-68HC805P18 Datasheet
1Mb / 111P
   The Motorola MC68HC805P18 microcontroller is a member of the M68HC05
Rev. 1.0
68HC705P6A NXP-68HC705P6A Datasheet
1Mb / 134P
   The Motorola MC68HC705P6A is an EPROM version of the MC68HC05P6 microcontroller
Rev. 1.0
logo
Motorola, Inc
MPA1016FN MOTOROLA-MPA1016FN Datasheet
1Mb / 85P
   INTRODUCTION TO MOTOROLA PROGRAMMABLE ARRAYS AND THE MPA DESIGN SYSTEM
logo
First Components Intern...
PMFR2501 FCI-PMFR2501 Datasheet
498Kb / 2P
   25.0 Amp MOTOROLA TYPE 25.0 Amp MOTOROLA TYPE
logo
Freescale Semiconductor...
M68020 FREESCALE-M68020 Datasheet
9Mb / 313P
   The first full 32-bit implementation of the M68000 family of microprocessors from Motorola
logo
Motorola, Inc
AN1580 MOTOROLA-AN1580 Datasheet
126Kb / 4P
   MOUNTING AND SOLDERING RECOMMENDATIONS FOR THE MOTOROLA POWER FLAT PACK PACKAGE
logo
Shunye Enterprise
MP502-MP506 SHUNYE-MP502-MP506 Datasheet
164Kb / 2P
   PRESS-FIT MOTOROLA DIODES
logo
Adam Technologies, Inc.
RF21-01-P-01-50 ADAM-TECH-RF21-01-P-01-50 Datasheet
83Kb / 1P
   MOTOROLA STYLE RF JACK
logo
Shunye Enterprise
MP352-MP356 SHUNYE-MP352-MP356 Datasheet
163Kb / 2P
   PRESS-FIT MOTOROLA DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
XT0016 ETC2-XT0016 Datasheet
207Kb / 2P
   ADSL Transformer For Motorola
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com