công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2404SA bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Anachip Corp

tên linh kiện AM2404SA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire Serial 4K-Bit (512 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANACHIP [Anachip Corp]
Trang chủ  
Logo ANACHIP - Anachip Corp

AM2404SA bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Anachip Corp

Back Button AM2404SA Datasheet HTML 4Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 5Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 6Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 7Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 8Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 9Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 10Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 11Page - Anachip Corp AM2404SA Datasheet HTML 12Page - Anachip Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
2-Wire Serial 4K-Bit (512 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC04
Anachip Corp.
www.anachip.com.tw
Rev. A2 Oct 20, 2003
10/12
ATC
(2)Package Type: SOP-8L
VIEW "A"
L
VIEW "A"
B
e
D
7 (4X)
0.015x45
7 (4X)
y
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
A
1.40
1.60
1.75
0.055
0.063
0.069
A1
0.10
-
0.25
0.040
-
0.100
A2
1.30
1.45
1.50
0.051
0.057
0.059
B
0.33
0.41
0.51
0.013
0.016
0.020
C
0.19
0.20
0.25
0.0075
0.008
0.010
D
4.80
5.05
5.30
0.189
0.199
0.209
E
3.70
3.90
4.10
0.146
0.154
0.161
e
-
1.27
-
-
0.050
-
H
5.79
5.99
6.20
0.228
0.236
0.244
L
0.38
0.71
1.27
0.015
0.028
0.050
y
-
-
0.10
-
-
0.004
θ
0
O
-
8
O
0
O
-
8
O


Số phần tương tự - AM2404SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
AM2431 TI-AM2431 Datasheet
6Mb / 316P
[Old version datasheet]   AM243x Sitara??Microcontrollers
AM2431 TI-AM2431 Datasheet
5Mb / 242P
[Old version datasheet]   AM243x Sitara??Microcontrollers
MARCH 2022
AM2431 TI-AM2431 Datasheet
6Mb / 280P
[Old version datasheet]   AM243x Sitara™ Microcontrollers
REVISED AUGUST 2022
AM2431 TI-AM2431 Datasheet
6Mb / 282P
[Old version datasheet]   AM243x Sitara™ Microcontrollers
REVISED SEPTEMBER 2022
AM2431..ALV TI-AM2431..ALV Datasheet
6Mb / 280P
[Old version datasheet]   AM243x Sitara™ Microcontrollers
REVISED AUGUST 2022
More results

Mô tả tương tự - AM2404SA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anachip Corp
AM24LC08 ANACHIP-AM24LC08 Datasheet
202Kb / 10P
   2-Wire Serial 8K-Bit (1024 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS93C56A ISSI-IS93C56A Datasheet
131Kb / 16P
   2K-BIT/4K-BIT SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
List of Unclassifed Man...
AM24LC02 ETC-AM24LC02 Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
Anachip Corp
AM24LC16 ANACHIP-AM24LC16 Datasheet
203Kb / 10P
   2-Wire Serial 16K-bits (2048 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
Samsung semiconductor
KM28C64A SAMSUNG-KM28C64A Datasheet
364Kb / 12P
   8K x 8 BIT CMOS ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
List of Unclassifed Man...
TU24C04 ETC2-TU24C04 Datasheet
39Kb / 8P
   CMOS I2C 2-WIRE BUS 4K ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE ROM 512 X 8 BIT EEPROM
24C04 ETC1-24C04 Datasheet
44Kb / 8P
   CMOS I2C 2-WIRE BUS 4K ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE ROM 512 X 8 BIT EEPROM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS25C02 ISSI-IS25C02 Datasheet
134Kb / 17P
   2K-BIT/4K-BIT SPI SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
IS93C46A ISSI-IS93C46A Datasheet
74Kb / 13P
   1,024-BIT SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
Rohm
BR93LC46 ROHM-BR93LC46 Datasheet
133Kb / 12P
   1,024-Bit Serial Electrically Erasable PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com