công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM24LC04I bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Anachip Corp

tên linh kiện AM24LC04I
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire Serial 4K-Bit (512 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANACHIP [Anachip Corp]
Trang chủ  
Logo ANACHIP - Anachip Corp

AM24LC04I bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Anachip Corp

Back Button AM24LC04I Datasheet HTML 4Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 5Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 6Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 7Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 8Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 9Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 10Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 11Page - Anachip Corp AM24LC04I Datasheet HTML 12Page - Anachip Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
2-Wire Serial 4K-Bit (512 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC04
Anachip Corp.
www.anachip.com.tw
Rev. A2 Oct 20, 2003
11/12
ATC
(3)Package Type: TSSOP-8L
b
y
e
DETAIL A
DETAIL A
L 1
L
E1
L1
D
PIN 1 INDICATOR ψ0.70 mm
SURFACE POLISHED
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
A
1.05
1.10
1.20
0.041
0.043
0.047
A1
0.05
0.10
0.15
0.002
0.004
0.006
A2
-
1.00
1.05
-
0.039
0.041
b
0.20
0.25
0.28
0.008
0.01
0.011
C
-
0.13
-
-
0.005
-
D
2.90
3.05
3.10
0.114
0.12
0.122
E
6.20
6.40
6.60
0.244
0.252
0.26
E1
4.30
4.40
4.50
0.169
0.173
0.177
e
-
0.65
-
-
0.026
-
L
0.50
0.60
0.70
0.02
0.024
0.028
L1
0.90
1.00
1.10
0.035
0.039
0.043
y
-
-
0.10
-
-
0.004
θ
0
O
4
O
8
O
0
O
4
O
8
O


Số phần tương tự - AM24LC04I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AM24LC02 ETC-AM24LC02 Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC02IN8 ETC-AM24LC02IN8 Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC02IN8A ETC-AM24LC02IN8A Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC02IS8 ETC-AM24LC02IS8 Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
AM24LC02IS8A ETC-AM24LC02IS8A Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
More results

Mô tả tương tự - AM24LC04I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anachip Corp
AM24LC08 ANACHIP-AM24LC08 Datasheet
202Kb / 10P
   2-Wire Serial 8K-Bit (1024 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS93C56A ISSI-IS93C56A Datasheet
131Kb / 16P
   2K-BIT/4K-BIT SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
List of Unclassifed Man...
AM24LC02 ETC-AM24LC02 Datasheet
171Kb / 12P
   2-Wire Serial 2K-bits (256 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
Anachip Corp
AM24LC16 ANACHIP-AM24LC16 Datasheet
203Kb / 10P
   2-Wire Serial 16K-bits (2048 x 8) CMOS Electrically Erasable PROM
logo
Samsung semiconductor
KM28C64A SAMSUNG-KM28C64A Datasheet
364Kb / 12P
   8K x 8 BIT CMOS ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
List of Unclassifed Man...
TU24C04 ETC2-TU24C04 Datasheet
39Kb / 8P
   CMOS I2C 2-WIRE BUS 4K ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE ROM 512 X 8 BIT EEPROM
24C04 ETC1-24C04 Datasheet
44Kb / 8P
   CMOS I2C 2-WIRE BUS 4K ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE ROM 512 X 8 BIT EEPROM
logo
Integrated Silicon Solu...
IS25C02 ISSI-IS25C02 Datasheet
134Kb / 17P
   2K-BIT/4K-BIT SPI SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
IS93C46A ISSI-IS93C46A Datasheet
74Kb / 13P
   1,024-BIT SERIAL ELECTRICALLY ERASABLE PROM
logo
Rohm
BR93LC46 ROHM-BR93LC46 Datasheet
133Kb / 12P
   1,024-Bit Serial Electrically Erasable PROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com